Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5410 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5410
Description  1A lityum baeteoli chungjeon mich 5V / 1A buseuteu jeeo chib
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5410 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5410 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5410
9
升压电路在没有充电电源接入且锂电
池电压在 3V-4.2V 时,升压电路自动启动,
持 续 输 出 5V 恒 压 源 。 另 当 BAT 电 压 在
3V-4.2V 时,且输入电源 Vcc 小于 3.8V,或
Vcc<Vbat+50mV 以及 PROG 端悬空时,升压也
会工作。升压电路带有锂电池低压保护功
能,当锂电池电压低至 2.7V 时,TP5410 会
自动关断升压。
升压电路在平时的空载待机状态下具
有极低的空载电流,平均空载电流约小于
10uA,这样保证了锂电池在较长的空置待机
中仍能有效保持自身电量,延长了移动电源
系统的待机时间。
升压输出电压微调
升压输出电压可以通过在二极管和 VOUT
脚之间串外部电阻进行调整。调整后驱动能
力会有相应下降。如典型应用中图 3 电路所
示。常用输出电压和电阻之间关系如下表所
示:
锂电池欠压自动停机
升压电路带有锂电池低压保护功能,当
锂电池电压低至 2.7V 时,TP5410 会自动关
断升压。当锂电池恢复至 3V 以上后,停机
状态取消,升压恢复工作。
散热片连接及热考虑
由于
ESOP8 封装的外形尺寸较小,大
电流应用中散热效果不佳可能引起充电电
流受温度保护而减小。建议芯片底部散热片
与
PCB 覆铜连接,底部散热片可以接地或
者悬空,不可接其他电位。采用一个热设计
精良的
PC 板布局以最大幅度地增加可使用
的充电电流,这一点同样重要。用于耗散
IC
所产生的热量的散热通路从芯片至引线框
架,并通过峰值后引线(特别是接地引线)
到达
PC 板铜面。PC 板铜面为散热器。引脚
相连的铜箔面积应尽可能地宽阔,并向外延
伸至较大的铜面积,以便将热量散播到周围
环境中。当进行
PC 板布局设计时,电路板
上与充电器无关的其他热源也是必须予以
考虑的,因为它们将对总体温升和最大充电
电流有所影响。
输出电压
阻值
5.25V
293K
5.5V
479K
6V
710K
6.5V
1.12M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com