Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5410 Datasheet(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5410
Description  1A lityum baeteoli chungjeon mich 5V / 1A buseuteu jeeo chib
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5410 Datasheet(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP5410 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5410
5
封装
/订购信息
8 引脚 ESOP 封装(底部带有散热片
散热片建议接地
)
XXXX 为生产日期(年.周)
订单型号
TP5410-ESOP8
器件标记
TP5410
实物图片
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 T
A=25℃,VCC=5V 除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值
单位
VCC
输入电源电压
●
4.0
5
10
V
ICC
输入电源电流
充电模式,
RPROG=10K
待机模式(充电终止)
停机模式(
RPROG 未连接,
VCC<VBAT,或 VCC<VUV)
升压启动
●
●
●
150
60
60
60
0
500
100
100
100
μ
A
μ
A
μ
A
μ
A
μ
A
VFLOAL
稳定输出(浮充)电压
0℃≤TA≤85℃,IBAT=40mA
4.158
4.2
4.242
V
IBAT
BAT 引脚电流
(除说明外 Vbat=4.0v)
RPROG=1.2K,充电模式
RPROG=0.68K,充电模式
升压无负载,
VBAT=3.8V
●
●
●
560
990
580
1000
-
10
600
1050
-
100
mA
mA
μ
A
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,RPROG=1.2K
●
120
130
140
mA
VTRIKL
涓流充电门限电压
RPROG=1.5K,VBAT 上升
2.8
2.9
3.0
V
VUV
VCC 欠压闭锁门限
从
VCC 低至高
●
3.4
3.6
3.8
V
ITERM
C/5 终止电流门限
RPROG=0.68K
●
150
200
250
mA
VPROG
PROG 引脚电压
RPROG=1.2K,充电模式
●
0.9
1.0
1.1
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com