Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5410 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5410
Description  1A lityum baeteoli chungjeon mich 5V / 1A buseuteu jeeo chib
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5410 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5410 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5410
6
CHRG
V
CHRG 引脚输出低电压
CHRG
I
=5mA
0.3
0.6
V
STDBY
V
引脚输出低电平
STDBY
I
=5mA
0.3
0.6
V
Δ
VRECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
100
150
200
mV
TLIM
限定温度模式中的结温
120
℃
充电
RON
充电
MOS 管“导通”电
阻(在
VCC 与 BAT 之间)
450
mΩ
tss
软启动时间
IBAT=0 至 IBAT=700V/RPROG
20
us
tTERM
终止比较器滤波时间
IBAT 降至 ICHG/5 以下
0.8
1.8
4
ms
VOUT
升压输出
5V
负载电阻
RL=1k
4.875
5
5.125
V
VBatLOW
电池欠压保护
Vbat 从 3.6V 下降
●
2.5
2.7
2.9
V
VBatHigh
电池欠压保护解锁
Vbat 从 2.7V 上升
●
2.8
3
3.2
V
FOSC
振荡频率
300
400
500
KHZ
η升压
升压效率
VBAT=3.8V IOUT=500mA
90
%
η升压
升压效率
VBAT=3.8V IOUT=1000mA
88
%
Dty
最大占空比
75
%
升压
RON
升压
NMOS 管内阻
VLX=0.4V
120
mΩ
ILxleak
升压
NMOS 管漏电流
VLX=6V
1
uA
Ilmt_nmos
升压开关管限流
4
4.5
A
引脚功能
VOUT(引脚 1):输出电压检测引脚。
连接升压
5V 输出端。
CHRG (引脚 2):充电中漏极开路输出的
充电状态指示端。当充电器向电池充电时,
CHRG 管脚被内部开关拉到低电平,表示
充电正在进行;否则
CHRG 管脚处于高阻
态。
PROG(引脚 3):充电电流设定、充电电流
监控和停机引脚。在该引脚与地之间连接一
个精度为
1%的电阻器 RPROG 可以设定充电
电流。当在恒定电流模式下进行充电时,引
脚的电压被维持在
1V。
PROG 引脚还可用来关断充电器。将设定电
阻器与地断接,内部一个
2.5μA 电流将
PROG 引脚拉至高电平。当该引脚的电压达
到
2.7V 的停机门限电压时,充电器进入停
机模式,充电停止且输入电源电流降至
60
μ
A。重新将 RPROG 与地相连将使充电器恢
复正常操作状态。
STDBY (引脚 4):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时 STDBY 被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,STDBY
管脚将处于高阻态。
VCC(引脚 5):充电器输入电源电压。充电
输入电源引脚。典型值
5V,并应通过至少
一个
10μF 电容器进行旁路。当 VCC 降至
BAT 引脚电压的 30mV 以内,TP5410 充电
部分进入停机模式,升压从而使
IBAT 降至
10μA 以下。
BAT(引脚 6):充电电流输出。该引脚向电池提供
充电电流并将最终浮充电压调节至
4.2V。该引脚的
一个精准内部电阻分压器设定浮充电压,在停机模
式中,该内部电阻分压器断开
,升压模式下内部工作
电源。
GND(引脚 7):地
LX(引脚 8):升压电路内部功率管输出端。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com