Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5410 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5410
Description  1A lityum baeteoli chungjeon mich 5V / 1A buseuteu jeeo chib
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5410 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5410 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5410
7
方框图
工作原理
TP5410 是一款采用恒定电流/恒定电压
对单节锂离子电池充电和升压放电控制器。
它能够提供 1000mA 的充电电流(借助一个
热设计良好的 PCB 布局)。升压电路内置了
NMOS 功率管,外部仅需一个电感和肖特基二
极管及少量电容即可完成 5V 升压输出。
当 VOUT 端接入负载时,TP5410 可提供
一个 5V 的稳压源,驱动能力达 1A。
充电循环
当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以
上且在 PROG 引脚与地之间连接了一个设定
电阻器并当一个电池与充电器输出端相连
时,一个充电循环开始。如果 BAT 引脚电平
低于 2.9V,则充电器进入涓流预充电模式。
在该模式中,TP5410 提供一个恒流电流 1/5
的设定充电电流,以便将电流电压提升至一
个安全的电平,从而实现满电流充电。
当 BAT 引脚电压升至 2.9V 以上时,充
电器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒
定的充电电流。当 BAT 引脚电压达到最终浮
充电压(4.2V)时,TP5410 进入恒定电压模
式,且充电电流开始减小。当充电电流降至
设定值的 1/5,充电循环结束。
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在
PROG 引脚与
地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充
电电流采用下列近似公式来计算根据需要
的充电电流来确定电阻器阻值,
公式:
BAT
PROG
I
R
700
客户应用中,
RPROG 与充电电流的关系确定
可参考下表:
RPROG (Ω)
IBAT
10k
80mA
5k
160mA
1.2k
580mA
0.75k
900 mA
0.68k
1000mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com