Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5410 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5410
Description  1A lityum baeteoli chungjeon mich 5V / 1A buseuteu jeeo chib
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5410 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5410 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5410
8
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后
降至设定值的 1/5 时,充电循环被终止。该
条 件 是 通 过 采 用 一 个 内 部 滤 波 比 较 器 对
PROG 引脚进行监控来检测的。当 PROG 引脚
电压降至 200mV 以下的时间超过 TERM
t
(一
般为 1.8ms)时,充电被终止。充电电流被锁
断,TP5410 进入待机模式,此时输入电源电
流降至 60μA。
(注:C/5 终止在涓流充电和
热限制模式中失效)。
充电时,BAT 引脚上的瞬变负载会使
PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的
1/5 之间短暂地降至 200mV 以下。终止比较
器上的 1.8ms 滤波时间( TERM
t
)确保这种
性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终
止。一旦平均充电电流降至设定值的 1/5 以
下,TP5410 即终止充电循环并停止通过 BAT
引脚提供任何电流。在这种状态下,BAT 引
脚上的所有负载都必须由电池来供电。
在待机模式中,TP5410 对 BAT 引脚电
压进行连续监控。如果该引脚电压降到 4.1V
的再充电电门限( RECHRG
V
)以下,则另一个
充电循环开始并再次向电池供应电流。当在
待机模式中进行充电循环的手动再启动时,
必须取消然后再施加输入电压,或者必须关
断充电器并使用 PROG 引脚进行再启动。
充电状态指示器( CHRG STDBY )
TP5410有两个漏极开路状态指示输出
端,
CHRG 和 STDBY 。当充电器处于充电
状态时,
CHRG 被拉到低电平,在其它状
态,
CHRG 处于高阻态。当电池没有接到
充电器时,
CHRG 输出脉冲信号表示没有
安装电池。当电池连接端
BAT管脚的外接电
容为
10uF时
CHRG 闪烁周期约0.5-2秒。
当不用状态指示功能时,将不用的状态
指示输出端接到地。
指示灯状态可以参照下表:
充电状态
红灯
CHRG
绿灯
STDBY
正在充电状态
亮
灭
电池充满状态
灭
亮
无电池状态
闪烁
亮
升压工作时
灭
灭
充电欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进
行监控,并在 Vcc 升至欠压闭锁门限以上之
前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使
充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器
发生跳变,则在 Vcc 升至比电池电压高 50mV
之前充电器将不会退出停机模式。
在充电闭锁情况下,如锂电池电压高于
3V 则升压电路自动启动。
自动再启动
一旦充电循环被终止,TP5410 立即采
用一个具有 1.8ms 滤波时间(
RECHARGE
t
)的
比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监
控。当电池电压降至 4.1V(大致对应于电池
容量的 80%至 90%)以下时,充电循环重
新开始。这确保了电池被维持在(或接近)
一个满充电状态,并免除了进行周期性充电
循环启动的需要。在再充电循环过程中,
CHRG 引脚输出重新进入一个强下拉状
态,
STDBY 引脚输出重新进入一个高阻状
态。
充电电流软启动
TP5410 包括一个用于在充电循环开始
时最大限度地减小涌入电流的软启动电路。
当一个充电循环被启动时,充电电流将在
20mS 左右的时间里从 0 上升至满幅全标度
值。在启动过程中,这能够起到最大限度地
减小电源上的瞬变电流负载的作用。
升压放电电路
升压电路利用电感对能量的存储,并通
过其与输入端电源共同的泄放作用,从而获
得高于输入电压的输出电压。如下图所示:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com