Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM228 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM228
Description  C 75XX series linear regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM228 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM228 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
图
1.4 8 键输入,低电平有效时序
图
1.1~1.4 中参数:
参数
最小值
典型值
最大值
单位
DV
-
93
-
us
Tw
10
-
-
us
Tout
-
2
-
ms
T_resp(16 键)
-
32
-
ms
T_resp(8 键)
-
16
-
ms
F_SCL
-1K
-
512K-
Hz
3-5 I2C 总线输出模式
至于选
I2C 通讯方式,需要将 SLSERT 端口连接到 GND。此模式下 SDA 端口作为串行数据端口,
SCL 作为串行时钟输入端口。SDA 和 SCL 端口必须通过外部电阻拉至高电平。
HM228 的 4 位鉴别码是“1010”,设备地址由 A0,A1 和 A2 端口的状态确定。这三个端口具有
内部上拉电阻,可由外部设定为
0。HM228 的 8 位设备地址包含 4 位鉴别码,3 位地址选定和 R/W 位
组成
(参见表 2.1)。
由于
HM228 IC 使用 I2C 通讯协议方式输出触摸键(TP0~TP15 端口)的数据,因此HM228 只接受
读操作
R/W 位是”1”的数据”。如果为“0”,HM228 将不响应写操作。除此之外,HM228 的 I2C 通
讯协议符合标准的
I2C 通讯协议。它支持最大 SCL 时钟频率为 400KHz 的快速模式。
I2C 通讯方式协议如下:
总线空闲状态:当总线空闲时
SDA 和 SCL 保持在高电平。
起始条件:开始条件是当
SCL=1 时,SDA 由 1 跳转到 0。(参见图 2.2)
终止条件:停止条件是当
SCL=1 时,SDA 由 0 跳转到 1。(参见图 2.2)
数据有效条件:开始条件成立后,
SDA pin 上的电平在 SCL 为高电平期间内必须稳定。SDA pin 上的
高低电平只有在
SCL 线上时钟信号为低电平时可以改变。(参见图 2.2)
回应
(确认):一个 ACK 信号表示成功完成数据传输。传输方(主设备或从设备)在传输八个二进制位
后释放总线。在主设备发出的第九个时钟周期接收方将
SDA 线拉至低电平,以确认成功接收数据的
八个二进制位。从设备没有成功接收到数据的八个二进制位时,将不会发送
ACK 信号。
在数据读取操作,从设备在传输完
8 位数据后释放 SDA 线,然后在第九个时钟周期监察 ACK 信
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
8
HM228



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com