Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM228 Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM228
Description  C 75XX series linear regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM228 Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM228 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
号。若检测到
ACK 信号,从设备将继续传送下一个数据。若没有检测到 ACK 信号,从设备中止数据
传送,并在回到待机模式前等待主设备发起停止条件。
从设备地址:
HM228 的鉴别码是“1010”。设备地址可由 A2,A1 和 A0 端口的状态设定。
读
/写:从设备地址的最后一位(第八位)定义将进行的操作类型。如果 R/W 位是“1”,将执行读操
作,如果是“
0”,则执行写操作。但HM228 只接受读操作,读数据操作的顺序参照图 2.1。
表
2.1 从设备寻址
设备鉴别码
设备地址
R/W 位
设备
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
HM228
1
0 1 0
A2
A1
A0
R
备注:
Data_0:B7~B0 对应 TP0~TP7 闭合/断开状态,0 为按键断开,1 为按键闭合。
Data_1:B7~B0 对应 TP8~TP15 闭合/断开状态,0 为按键断开,1 为按键闭合。
图
2.1 读操作顺序
图
2.2 数据传输顺序
图
2.3 一次完整的数据传送
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
9
HM228



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com