Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM228 Datasheet(PDF) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM228
Description  C 75XX series linear regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM228 Datasheet(HTML) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM228 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
0
1
设定为两组:组
1=>单键;组 2=>多键
TP4
(SKMS0)
0
0
全部多键有效:设定为一组
(16 键)
1
睡眠模式下
8Hz 唤醒采样率
默认
TP5
(WPSCT)
0
睡眠模式下
64Hz 唤醒采样率
1
唤醒采样长度
=>约 4.0mS
默认
TP6
(SLWPTM)
0
唤醒采样长度
=>约 2.0mS
1
禁用有效按键最大输出时间设定
=>无穷大
默认
TP7
(SKSRT)
0
启用有效按键最大输出时间设定
=>80Sec
1
启用内部稳压电路
默认
REGEN
0
禁用内部稳压电路
1
串行输出通讯类型选择
=>2-线串行通讯方式
默认
SLSER
0
串行输出通讯类型选择
=>I2C 通讯方式
1
启用睡眠模式
默认
ENSLP
0
禁用睡眠模式
注:
1. 关于组 1 和组 2 的组成,请参照上面第 4 点。
2. 选项中状态“1”表示内部上拉(默认)。
3. 选项中状态“0”表示 TP0~TP7 端口连接高阻值电阻到 GND。
六、绝对最大值 (所有电压以 GND 为参考)
项目
符号
额定值
单位
供给电压
VDD
-0.3 ~ 5.5
V
输入
/输出电压
VI / VO
GND-0.3 ~ VDD+0.3
V
工作温度
TDD
0 ~ 70
℃
储藏温度
TST
-20 ~ 125
℃
七、电气参数 (所有电压以 GND 为参考﹐VDD=3.0V,环境温度为 25℃ )
参数
符号
条件
最小值 典型值 最大值 单位
内部稳压电路启用
2.5
5.5
V
工作电压
VDD
内部稳压电路禁用
2.0
5.5
V
内部稳压电路输出
VREG
2.2
2.4
2.5
V
VDD=3.0V,稳压电路启用
23
μ
A
工作电流
(无负载)
IOP
VDD=3.0V,稳压电路禁用
28
μ
A
8 键
4.5
采样率
8Hz
16 键
5.0
8 键
8.5
静态电流
(采样间隔 4.0mS)
ISD
采样率
64Hz
16 键
12
μ
A
输入端口
VIL
输入低电压范围
0
0.2
VDD
输入端口
VIH
输入高电压范围
0.8
1.0
VDD
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
13
HM228



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com