Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM228 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM228
Description  C 75XX series linear regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM228 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM228 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
一.概述
HM228 触摸检测 IC 是一款使用电容感应式原理设计的触摸芯片。此芯片内建稳压电路供触摸传感器使用,
稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接,主要应用是
以取代机械开关或按钮,此芯片可以独立支持
8 个触摸键或 16 个触摸键。
二.特点
工作电压:
2.5V~5.5V(启用内部稳压电路)
2.0V~5.5V(禁用内部稳压电路)
内建稳压电路功能
待机电流
3V 电压,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:
=> 16 键模式下典型值 5.0uA
=> 8 键模式下典型值 4.5uA
提供外部选项选择
8 键或 16 键模式
提供
8 个直接输出独立端口,仅限于 8 键直接输出模式下
具有
I2C 通讯输出方式,可应用在 16 键/8 键模式中
HM228 从机设备标示符和地址 => [1010 111R]
8 个直接输出端口可以选择不同输出类型(CMOS/OD/OC 具有高/低电平有效)
具有选项选择有效键最大输出时间大约为
80Sec
灵敏度可由外部电容
(1~50pF)调节
上电后需要
0.5Sec 稳定时间
在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效
自动校准
当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为
4.0Sec
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
2
HM228



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com