Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM228 Datasheet(PDF) 16 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM228
Description  C 75XX series linear regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM228 Datasheet(HTML) 16 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM228 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM228 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
九、应用电路图
图
9-1 16 键模式参考电路图
注:
1. 在 PCB 上,感应焊盘距离 IC 端口的连线长度越短越好。并且每根感应线不能平行交叉。
2. 电源必须稳定,如果电压不稳定,可能会造成灵敏度异常或错误的触发。
3. 覆盖在 PCB 上的面板不能是带有金属成份或其它导电的材料,包括最表面的涂料。
4. VDD 及 GND 必需使用电容器 C1 做滤波,同时在布线时 C1 电容器必需是最近距离靠近 IC(HM228)
的
VDD 及 GND 管脚之间。
5. CJ0~CJ3 和 CJWA~CJWB 的电容值可用于调节对应键的灵敏度。电容值越小,灵敏度越高。灵敏度
的调节必须是根据实际应用的
PCB 来做决定。电容值的取值范围是 1pF≦CJ0~CJ3≦50pF,1pF≦
CJWA~CJWB≦50pF。建议先通过调节 CJ0~CJ3 的容值来调节 K0~K15 的灵敏度,再调节 CJWA 和
CJWB 的容值来调节唤醒灵敏度。
HM228
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
16
HM228



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com