Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55021
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
BL55021
http://www.belling.com.cn
- 4 -
8/11/2006
Total 8 Pages
Wrote by 2006
5V
Vol=0.5V
1.3
2.5
---
mA
3V
Vol=2.7V
-0.4
-0.8
---
Ioh1
DI、TB1、TB2、TIS
5V
Vol=4.5V
-0.9
-1.8
---
mA
3V
Vol=0.3V
80
150
---
Iol2
COM
5V
Vol=0.5V
159
250
---
uA
3V
Vol=2.7V
-80
-120
---
Ioh2
COM
5V
Vol=4.5V
-120
-200
---
uA
3V
Vol=0.3V
60
120
---
Iol3
SEG
5V
Vol=0.5V
120
200
---
uA
3V
Vol=0.3V
-40
-70
---
Ioh3
SEG
5V
Vol=0.5V
-70
-100
---
uA
3V
40
80
150
kΩ
Rph
上拉电阻
5V
DI,CPW
30
60
100
kΩ
交流电参数
交流电参数
交流电参数
交流电参数 (除非特别指明, Ta=25
oC)
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符
符
符
符 号
号
号
号
参
参
参
参 数
数
数
数
V
VV
VDD
DD
DD
DD
条
条
条
条 件
件
件
件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
3V
----
256
----
Fsys1
5V
片上RC谐振器
----
256
----
3V
----
32.768
----
Fsys2
5V
晶体谐振器
----
32.768
----
3V
----
256
----
Fsys3
系统时钟
5V
外部时钟源
----
256
----
kHz
---
片上RC谐振器
----
fSYS1 /
1024
----
---
晶体谐振器
----
fSYS2 /
128
----
Flcd1
LCD扫描时钟
---
外部时钟源
----
fSYS3 /
1024
----
Hz
Hz
Tcom
COM周期
---
N:COM个数
----
N/Flcd
----
S
3V
----
----
300
Fclk1
通信时钟CPW
5V
---
----
----
500
kHz
3V
----
----
75
Fclk2
通信时钟TREAD
5V
---
----
----
150
kHz
Ftb
脉冲频率
-
片内RC
----
2.0/4.0
---
kHz
Tcs
复位脉冲宽度
CS
----
250
----
ns
写显存
3.34
----
----
3V
取显存
6.67
----
----
1.67
----
----
Tclk
控制脉冲宽度
5V
3.34
----
----
us
Tr,Tf
升降沿宽度
----
120
----
ns
Tsu
对DI数据准备
----
120
----
ns
Th
对DI数据保持
----
120
----
ns
Tsu1
对CS时钟准备
----
100
----
ns
Th1
对CS时钟保持
----
100
----
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com