Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 7 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55021
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 7 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
BL55021
http://www.belling.com.cn
- 7 -
8/11/2006
Total 8 Pages
Wrote by 2006
Timer DIS
10000000100-X
时基关闭
时基关闭
时基关闭
时基关闭
WDT DIS
10000000101-X
定时器关闭
定时器关闭
定时器关闭
定时器关闭
Timer EN
10000000110-X
时基打开
时基打开
时基打开
时基打开
WDT EN
10000000111-X
定时器打开
定时器打开
定时器打开
定时器打开
CLR Timer
100000011-XXX
清除时基
清除时基
清除时基
清除时基
CLR WDT
1000000111-XX
清除定时器
清除定时器
清除定时器
清除定时器
XTAL CLK
100000101-XXX
外部晶振
外部晶振
外部晶振
外部晶振
RC CLK
100000110-XXX
内部
内部
内部
内部 RC 振荡器
振荡器
振荡器
振荡器
√
EXT CLK
100000111-XXX
外部时钟
外部时钟
外部时钟
外部时钟
BIAS 1/2
1000010-mn-X0X
1/2 偏压
偏压
偏压
偏压
mn=00:2 Com
mn=01:3 Com
mn=10:4 Com
BIAS 1/3
1000010-mn-X1X
1/3 偏压
偏压
偏压
偏压
mn=00:2 Com
mn=01:3 Com
mn=10:4 Com
TB OFF
10000001000-X
打开
打开
打开
打开 TB
√
TB ON
10000001001-X
关闭
关闭
关闭
关闭 TB
TB 4096
100010-XXXXXX
TB 4K
TB 2048
100011-XXXXXX
TB 2K
TIS DIS
100100-X0XXXX
关闭
关闭
关闭
关闭 TIS
√
TIS EN
100100-X1XXXX
打开
打开
打开
打开 TIS
Timer 1
100101-XX-000-X
1Hz
Timer 2
100101-XX-001-X
2Hz
Timer 4
100101-XX-010-X
4Hz
Timer 8
100101-XX-011-X
8Hz
Timer 16
100101-XX-100-X
16Hz
Timer 32
100101-XX-101-X
32Hz
Timer 64
100101-XX-110-X
64Hz
Timer 128
100101-XX-111-X
128Hz
√
X:
任意值
任意值
任意值
任意值
An: 地址位
地址位
地址位
地址位
Dn: 数据位
数据位
数据位
数据位
典型应用电路图
典型应用电路图
典型应用电路图
典型应用电路图
Vlcd 端的电压要低于 Vdd,调整 Vr 满足 LCD 显示需要。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com