Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55021
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
BL55021
http://www.belling.com.cn
- 8 -
8/11/2006
Total 8 Pages
Wrote by 2006
有使用外部晶振的情况下,建议在
有使用外部晶振的情况下,建议在
有使用外部晶振的情况下,建议在
有使用外部晶振的情况下,建议在 CPI
CPI
CPI
CPI 引脚与地之间接一值为
引脚与地之间接一值为
引脚与地之间接一值为
引脚与地之间接一值为 20pF
20pF
20pF
20pF 的电容。
的电容。
的电容。
的电容。
不使用的管脚建议置空,减小功耗损失。
不使用的管脚建议置空,减小功耗损失。
不使用的管脚建议置空,减小功耗损失。
不使用的管脚建议置空,减小功耗损失。
裸片衬底接
裸片衬底接
裸片衬底接
裸片衬底接 VDD
VDD
VDD
VDD 使用
使用
使用
使用.
..
.
封装尺寸
封装尺寸
封装尺寸
封装尺寸
SSOP48: plastic shrink small outline package; 48 leads; body with 7.5 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com