Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55021
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
BL55021
http://www.belling.com.cn
- 3 -
8/11/2006
Total 8 Pages
Wrote by 2006
管脚排列
管脚排列
管脚排列
管脚排列
管脚说明
管脚说明
管脚说明
管脚说明
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数
参
参
参
参
数
数
数
数
符
符
符
符 号
号
号
号
参数范围
参数范围
参数范围
参数范围
单
单
单
单
位
位
位
位
电源电压
Vdd
-0.3~5.5
V
输入电压
VIL
Vss-0.3~ Vdd+0.3
V
工作温度
Topr
-40~ +85
oC
贮存温度
Tstg
-50~ +125
oC
直流电参数
直流电参数
直流电参数
直流电参数 (除非特别指明, Ta=25
oC)
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
参
参
参
参 数
数
数
数
V
VV
VDD
DD
DD
DD
条
条
条
条 件
件
件
件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
Vdd
工作电压
----
----
2.4
----
5.2
V
3V
----
150
300
Idd1
5V
空载/LCD显示
用芯片上RC谐振器
----
300
600
3V
----
60
120
Idd2
5V
空载/LCD显示
用晶体谐振器
----
120
240
3V
----
100
200
Idd3
工作电流
5V
空载/LCD显示
用外部时钟源
----
200
400
uA
3V
----
0.1
5
Istb
待机电流
5V
空载
待机模式
----
0.3
10
uA
3V
0
---
0.6
Vil
输入低电压
5V
通信IO
0
---
1.0
V
3V
2.4
---
3.0
Vih
输入高电压
5V
通信IO
4.0
---
5.0
V
Iol1
DI、TB1、TB2、TIS
3V
Vol=0.3V
0.5
1.2
---
管脚号
管脚号
管脚号
管脚号
管脚名称
管脚名称
管脚名称
管脚名称
功
功
功
功
能
能
能
能
9
CS
片选信号
10
TREAD
读脉冲
11
CPW
写脉冲
12
DI
数据输入
13
Vss
电源负端
14,15
CPO,CPI
系统控制时钟
16
Vlcd
LCD 工作电源
17
Vdd
电源正端
18
TIS
中断信号
19,20
TB1,TB2
音频信号
21~24
Row0~Row3
共极输出 COMmon
1~8、25~48
Dot0~Dot31 段极输出 SEGment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com