Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 28/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
9.5 多路电源输出 (Multi-Power Outputs)
AXP188 的提供的多路输出电压及功能列表如下:
PIN name
类型/功能
默认电压
来源
应用举例
驱动能力
BUCK Mode
3.3V
IPSOUT
I/O
1100mA
DCDC1
Inductor-less Mode
3.3V
IPSOUT
I/O
600mA
DCDC2
BUCK
1.24V/1.8V
IPSOUT
core
950mA
DCDC3
BUCK
2.5V/1.8V
IPSOUT
memory
900mA
SW1
switch
3.3V
DCDC1
SDRAM
300mA
SW2
switch
3.3V
DCDC1
SD card
150mA
LDO1
LDO
1.25V/3.3V
IPSOUT
RTC
15mA
LDO2
LDO
3.0V
IPSOUT
Analog/FM
150mA
LDO3
LDO
1.8V/2.5V
IPSOUT
flash
400mA
LDO4
LDO
2.7-3.3V
IPSOUT
SPDIF
200mA
LDO5
LDO
2.5-3.3V
IPSOUT
其它外设
200mA
CDOUTPL
功率器件驱动
CDOUTNL
功率器件驱动
CDOUTPR
功率器件驱动
CDOUTNR
功率器件驱动
AXP188 包含 3 路同步降压型 DC-DC、5 路 LDO、2 路负载开关和 4 路功率器件开关,提供
多达 14 个通路的控制输出。DC-DC 的工作频率默认为 1.5MHz,可以通过设置寄存器来调整(参
见“寄存器 6”),外围可使用小型电感和电容元件。3 个 DC-DC 都可以设置成 PWM 模式或 PFM
模式,也可以设置成自动模式,由 AXP188 根据负载的大小自动切换(参见“寄存器 14”)。
LDO4 和 LDO5 默认为关闭,其它电源输出自动开启。DCDC3 和 LDO2、LDO3、LDO4、
LDO5 都可以通过寄存器来控制器开关(参考“寄存器 14”
、
“寄存器 16”、“寄存器 17”)。
软启动
软启动
软启动
软启动(Soft Start
(Soft Start
(Soft Start
(Soft Start))))
所有 DC-DC 和 LDO 都支持软启动的输出建立方式,避免输出的突然变化对应用线路的冲击。
负载监测与
负载监测与
负载监测与
负载监测与限流
限流
限流
限流保护
保护
保护
保护
所有 DC-DC 和 LDO 都有负载监测和限流功能,当负载电流超过其驱动能力时,各输出电压
都会下降,以保护内部电路。三个 DC-DC 和 LDO3 的输出电压低于设定电压的 90%时,AXP188
将会发出 IRQ;当输出电压低于设定电压的 85%时,AXP188 自动关机。
所有 DC-DC 不需要外部的肖特基二极管和电阻分压反馈电路。如果应用中不需要用到某个
DC-DC,只需要将对应的 LX 管脚悬空即可。
DC
DC
DC
DC----DC1
DC1
DC1
DC1
DC-DC1 输出电压默认为 3.3V,可由寄存器设置(参见“寄存器 15”
)
,驱动能力为 1100mA。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com