Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AXP188 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 4/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
2.特性
• 电源管理
电源管理
电源管理
电源管理 (IPS)
o
宽输入电压范围:
3.8V~6.2V (AMR: -0.3V~10V)
o
可配置的高效电能通路管理“IPS™”系统
o
自适应 USB 或者 AC 适配器的限流需求
(2000mA/500mA/100mA/8mA )
o
电池供电模式下,内部理想二极管的等
效内阻 Rds(on)为 100m
• 全集成充电器
全集成充电器
全集成充电器
全集成充电器 (Charger)
o
无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二
极管,支持电池温度检测
o
全面支持 USB 充电,符合规范要求
o
充电电压可调节,高精度,误差小于 1%
o
支持 4.1V/4.2V/4.36V 电池
o
最大充电电流可达 1.5A
o
自动进行涓流预充电 (3.0V Cutoff)
o
可直接驱动 LED 指示充电状态
• 3 路同步降压型转换器
路同步降压型转换器
路同步降压型转换器
路同步降压型转换器 (DC-DC)
o
DC-DC1:3.3V,可在 2.8V~3.5V 调节,
I
MAX=1100mA, 支持无电感模式
(I
MAX=600mA)
o
2 路负载开关:一路驱动能力为 300mA ,
另一路为 150mA,输入电源为 DC-DC1
o
DC-DC2:1.28V,可在 0.8V~1.4V,或
1.4V~2.0V 调节,950mA
o
DC-DC3:2.5V 或 1.8V (通过管脚设置),
可在 2.0V~2.7V or 1.3V~2.0V 调节,
900mA
• 5 路线性稳压器
路线性稳压器
路线性稳压器
路线性稳压器 (LDO)
o
LDO1: 1.25V,15mA,始终有效
o
LDO2:3.0V,2.8V~3.1V 可调节,150mA
o
LDO3:1.8V or 2.5V (通过管脚设置), 可
在 1.6V~1.9V 或 2.3V~2.6V 调节,400mA
o
LDO4:3.3V,2.7V~3.3V 可调节,200mA
o
LDO5:3.3V,2.5V~3.3V 可调节,200mA
• 电量测量器
电量测量器
电量测量器
电量测量器 (Fuel Gauge)
o
内建 8 bit ADC,可测量电池和外部输入
电源的电流和电压
o
仅需简单的 Host 控制就可以提供丰富的
电源管理信息,如瞬时耗电(mA or mW),
剩余电池电量(% or mAh),充电状态(%)
和剩余电池使用时间或充满时间等
o
低电警告及保护
o
电池检测 (电池插入/移除/损坏等)
o
外部电源检测 (插入/移除/掉电)
• 应用处理器接口
应用处理器接口
应用处理器接口
应用处理器接口 (Host Interface)
o
Host 可以通过 TWSI 接口 (100kHz or
400kHz) 控制
o
可以灵活配置的中断管理
o
4 个驱动管脚可以配置为 power drivers
或 power switches
• 系统管理
系统管理
系统管理
系统管理
o
可以软复位或硬复位
o
支持软关机或硬关机,支持外部唤醒
o
支持输出电压监测
o
POWER-OK 可用于系统复位
o
所有输出电压都支持软启动
o
过压保护 (OVP)
o
过流保护 (OCP)
o
过温保护 (OTP)
o
支持 USB-OTG 电源应用
• 高整合度
高整合度
高整合度
高整合度
o
内部产生参考电压
o
全部内置 MOSFET
o
内置温度传感器
o
内置计时器
o
提供两个 8 位寄存器,可用于系统关机
时的数据暂存



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com