Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SLWS139 Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # SLWS139
Description  SMARTDM™ Low-Power, Low-Voltage, 1.1-V to 3.6-V 1/0, 16-Bit, 26-KSPS Codec
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI2 [Texas Instruments]
Direct Link  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SLWS139 Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SLWS139 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SLWS139 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 56 page
background image
vii
5.7.1
OUTP/OUTM Signal-to-Noise When Load Is 600
Ω
5–4
. . . . . . .
5.7.2
OUTP1/OUTM1 Signal-to-Distortion When Load
Is 600
Ω
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3
OUTP1/OUTM1 Signal-to-Distortion + Noise
When Load Is 600
Ω
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.4
DAC Channel Characteristics
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
BIAS Amplifier Characteristics
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9
Power-Supply Rejection
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10
Power Supply
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11
Timing Requirements
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12
Layout and Grounding Guidelines for TLV320AIC15
5–13
. . . . . . . . . . . . .
List of Illustrations
Figure
Title
Page
3–1 Microphone Interface
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–2 INP and INM Internal Self-Biased Circuit
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–3 Single-Ended Input
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–4 OUTP1/OUTM1 Output
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–5 Timing Diagram of FS
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–6 Timing Diagram for FSD Output
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–7 Cascade Connection (To DSP Interface)
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–8 Master-Slave Frame-Sync Timing in Continuous Data Transfer Mode
3–8
. . . .
3–9S2C Programming
3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–10 I2C Write Sequence
3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–11 I2C Read Sequence
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–12 Index Register Addresses
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–13 Standard Operation/Programming Mode: Stand-Alone Timing
3–12
. . . . . . . . .
3–14 Standard Operation/Programming Mode: Master-Slave Cascade Timing 3–12
3–15 Standard Operation/Continuous Data Transfer Mode:
Stand-Alone Timing
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–16 Standard Operation/Continuous Data Transfer Mode:
Master-Slave Cascade Timing
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–17 Timing Diagram for Turbo Operation
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–18 Data Frame Format
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–19 Control Frame Data Format
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3–20 Broadcast Register Write Example
3–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5–1 Hardware Reset Timing
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5–2 Serial Communication Timing
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5–3 FFT—ADC Channel (–3 dB Input)
5–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com