Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RM3272 Datasheet(PDF) 5 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

Part # RM3272
Description  High efficiency and high precision, PSR charger driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REACTOR [Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.reactor-micro.com
Logo REACTOR - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.

RM3272 Datasheet(HTML) 5 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

  RM3272 Datasheet HTML 1Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 2Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 3Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 4Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 5Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 6Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 7Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 8Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
高效率高精度,PSR 充电器驱动芯片
RM3272D 规格书
RM3272D_Rev.1.0
www.reactor-micro.com
- 5-
陕西亚成微电子股份有限公司
工作原理描述:
RM3272D 是一款高性价比 PFM
控制电源管理
IC,可用在离线式小功
率
AC/DC 变换器中,例如电池充电器、
手机充电器、小功率适配器等。
RM3272D 采用原边反激拓扑架
构,无需光耦和
TL431 即可实现稳定
输出。
CC/CV 精度高达±5% 。
 启动电流和启动控制
RM3272D 的启动电流非常小,当
VDD 被充电且电压高于其欠压锁定关
断电压后,
RM3272D 快速启动,在应
用设计时,为了降低系统损耗,启动
电阻应选择兆欧级。
 软启动
RM3272D 内置软启动功能,开机
时可减小元器件承受的电压应力。一
旦
VDD 的电压达到欠压锁定关断电
压,内部控制器控制峰值电流流过限
流电阻所产生的电压从
0 逐渐上升到
阈值电压
0.8V,且每次启动均为软启
动。
 恒压恒流
RM3272D 具有高精度的恒压恒
流特性,如图
1 所示:.
图 1
电池充电中,
RM3272D 通过 INV
脚 自 动 检 测 电 池 电 压 来 决 定 工 作 模
式。如果经分压电阻在变压器辅助绕
组端采集的电压低于
2V,采用恒流充
电;如果采样电压等于
2V,采用恒压
充电。采用这样的方式充电可确保电
池电量最大限度被充满。
适配器应用中,
RM3272D 只工作
在恒压模式下,恒流控制电路此时只
起到过流限制作用。在恒压模式下,
VDD 电压是由 INV 外接的分压电阻比
值来决定的,可通过下式计算得出:
)
1
(
B
A
INV
R
R
V
VDD
;
(
1)
此时
INV
V
=2V,
A
R 为与辅助绕组相连
接的电阻,
B
R 为 INV 对地电阻,该电
阻阻值决定线补功能大小,电阻阻值
越大,线补功能就越强。
 工作原理
RM3272D 为实现高精度恒流恒
压控制,整个电源系统须工作在不连
续模式。
在不连续反激转换应用中,输出
电压由辅助绕组来决定。当
MOSFET
导通时,负载电流由输出滤波电容提
供,原边电流呈斜坡上升,变压器存
储能量。当
MOSFET 关断时,存储在
变压器磁心中的能量传递到输出端。
下式为原边电流与输出电流之间的关
系:
P
S
P
S
I
N
N
I
(2)
变压器辅助绕组电压与输出电压
之间的关系可参考下式:
)
(
V
V
N
N
V
O
S
AUX
AUX
(3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com