Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RM3272 Datasheet(PDF) 6 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

Part # RM3272
Description  High efficiency and high precision, PSR charger driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REACTOR [Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.reactor-micro.com
Logo REACTOR - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.

RM3272 Datasheet(HTML) 6 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

  RM3272 Datasheet HTML 1Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 2Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 3Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 4Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 5Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 6Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 7Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272 Datasheet HTML 8Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
高效率高精度,PSR 充电器驱动芯片
RM3272D 规格书
RM3272D_Rev.1.0
www.reactor-micro.com
- 6-
陕西亚成微电子股份有限公司
 V 为整流二极管上的压降,如图 2
所示,
图 2
INV 脚通过分压电阻与辅助绕组
连接,辅助绕组上的电压在退磁结束
时被采样并保持采样值直到下一次采
样。采样电压与内部
2V 基准电压比较
并被放大。误差放大器输出
COMP 电
压反映了负载的状况,同时控制脉宽
调制导通占空比,进一步实现恒压控
制。
当采样电压低于基准电压且误差
放大器输出
COMP 电压达到最大值
时,其开关频率通过采样电压控制输
出电压去调节输出电流,进而实现恒
流控制。
 可调恒流和输出功率
恒流点和最大输出功率是通过连
接在
CS 脚的限流电阻 RS 来调节的。
输出功率随着恒流点的改变而改变,
RS 越大,恒流点和输出功率就越小,
图
3 为其特性曲线:
图 3
 工作频率
RM3272D 的工作频率可根据输
出负载和工作模式进行自我调节,不
需要通过外围器件来设置,其内部最
大工作频率可达
60Khz。
在不连续反激工作模式下,其最
大输出功率可通过下式计算:
2
)
(
2
1
P
SW
P
MAX
O
I
F
L
P
(4)
Lp 为变压器原边电感量;
Ip 为变压器原边峰值电流;
对照公式
4,改变变压器原边电感
量就可以改变最大输出功率。但是,
为了系统能够安全工作,
RM3272D 必
须工作在不连续模式下。为此,开关
频率被内部锁定,可通过下式计算得
出:
DEMAG
SW
T
F
2
1
(5)
由于
DEMAG
T
与变压器原边电感量
成正比,所以电感量和工作频率的乘
积为定值,从而限制了最大输出功率。
 电流检测及前沿消隐
RM3272D 采用逐周期电流检测
PFM 控制方式,开关电流检测通过检
测
CS 脚外接电阻的电压来实现。前沿
消隐电路可以滤掉
MOSFET 开关时所
产生的峰值电压,而外部也不再需要
RC 滤波器。
RM3272D 正常工作时占空比由
采样电流的输入信号和误差放大器的
输出信号
COMP 共同决定。
 栅极驱动
RM3272D 内部集成的 MOSFET
是由专门的栅极驱动电路控制。栅极



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com