Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XC6902 Datasheet(PDF) 1 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6902
Description  -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6902 Datasheet(HTML) 1 Page - Torex Semiconductor

  XC6902 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
1/23
XC6902 シリーズ
-16V 入力負電圧型 3 端子レギュレータ
■概要
XC6902 シリーズは、高精度、高リップル除去、低消費電流を実現した負電圧レギュレータです。 本 IC は基準電圧源、誤差増幅
器、ドライバトランジスタ、電流制限回路、位相補償回路、過熱保護回路等から構成されています。
XC6902 シリーズは入力電圧端子に-16V まで印加可能です。
フの字型電流保護回路と過熱保護回路を内蔵しており、出力電流が制限電流に達するか、ジャンクション温度が制限温度 150℃に
達すると保護回路が動作します。
■用途
●CCD 電源
●液晶モジュール
●オペアンプ負電源
●DSC
●各種携帯機器
■特長
最大出力電流
:
200mA
入力電圧範囲
:
-2.4 ~ -16V
出力電圧
:
-2.5V,-2.6V,-3.0V,-3.3V,-4.0V,-4.5V,-5.0V,-6.0V,-12.0V
出力電圧精度
:
±1.5%(-2.0V ~ -12V)
出力電圧温度特性
:
TYP.±50ppm/℃
入出力電位差
:
400mV@IOUT=100mA
低消費電流
:
100μA
保護回路
: フの字
350mA TYP
過熱保護 ジャンクション温度=150℃
出力コンデンサ
: 低
ESR コンデンサ対応
動作周囲温度
:
-40℃~+85℃
パッケージ
:
SOT-23, SOT-89、USP- 6C
環境への配慮
:
EU RoHS 指令対応、鉛フリー
■代表標準回路
JTR0363-002a
SOT-23
(TOP VIEW)
GND
-VIN
-VOUT
CIN=1μF
(ceramic)
CIN=1μF
(ceramic)
XC6902N 501
-5.8
-5.6
-5.4
-5.2
-5.0
-4.8
-4.6
Time(100μs/div)
0
50
100
150
200
250
300
Output Current
Output Voltage
1mA
100mA
I
OUT =1⇔100mA,tr=tf=5μs,Ta=25℃
V
IN=-6V,CIN=1μF(ceramic),CL=1μF(ceramic)
■代表特性例


Similar Part No. - XC6902

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6901 TOREX-XC6901 Datasheet
510Kb / 28P
200mA Negative Voltage Regulator with ON/OFF Control
More results

Similar Description - XC6902

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT47R20 HOLTEK-HT47R20 Datasheet
698Kb / 42P
8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
2002-07-25
logo
Maxwell Technologies
BMOD0058E016B02 MAXWELL-BMOD0058E016B02 Datasheet
1,023Kb / 5P
16V SMALL CELL MODULE
logo
Torex Semiconductor
XC6233 TOREX-XC6233 Datasheet
827Kb / 30P
囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 200mA 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC6421 TOREX-XC6421 Datasheet
731Kb / 25P
囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4591VQ AKM-AK4591VQ Datasheet
480Kb / 41P
?ε뒟?삠꺃??궭餓?4bit 4ch ADC 24bit 6ch DAC
logo
Maxwell Technologies
BMOD0500 MAXWELL-BMOD0500_12 Datasheet
819Kb / 5P
16V MODULES
logo
Cooper Bussmann, Inc.
XVM-16R2656-R COOPER-XVM-16R2656-R Datasheet
1Mb / 3P
16V Supercapacitor Module
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX77751CEVKIT MAXIM-MAX77751CEVKIT Datasheet
754Kb / 9P
Up to 16V Protection
319-100538; Rev 2; 9/20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com