Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XC6902 Datasheet(PDF) 5 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6902
Description  -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6902 Datasheet(HTML) 5 Page - Torex Semiconductor

  XC6902 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
5/23
XC6902
シリーズ
■電気的特性
●XC6902 Series
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
VOUT(T)<-2.0V
×1.015
×0.985
Output Voltage
VOUT(E)
(*2)
IOUT=20mA
VOUT(T)≧-2.0V
-0.030
VOUT(T)
(*1)
+0.030
V
①
VIN=VOUT(T)-2.0V
VOUT(T)≦-2.4V
Maximum Output
Current
(*4)
IOUTMAX
VIN=-4.4V
VOUT(T)>-2.4V
200
-
-
mA
①
VIN=VOUT(T)-1.0V
VOUT(T)≦-3.0V
VIN=-4.0V
VOUT(T)>-3.0V
Load Regulation
ΔVOUT
1mA≦IOUT≦100mA
-
20
60
mV
①
Dropout Voltage
Vdif
(*3)
IOUT=20mA
-
E-1
(*5)
mV
①
Supply Current
IBIAS
VIN=-16V, IOUT=0mA
-
100
200
μ
A
①
VIN:-16V~-2.4V
VOUT(T)>-1.4V
VIN:-16V~
VOUT(T)-1V
-9≦VOUT(T)≦-1.4V
-
0.05
0.20
VIN:-16V~
VOUT(T)-1V
VOUT(T)<-9.0V
-
0.1
0.30
Input Line
Regulation
ΔVOUT/
(ΔVIN・
VOUT)
IOUT=20mA
%/V
①
Input Voltage
VIN
-16
-
-2.4
V
①
Output Voltage
Temperature
Characteristics
ΔVOUT/
(ΔTopr・
VOUT)
IOUT=20mA
-40℃≦Topr≦85℃
-
±50
-
ppm/℃
①
Ripple Rejection
Ratio
PSRR
VIN={VOUT(T)-1.0}+0.5Vp-pAC,
IOUT=20mA, f=1kHz
-
45
-
d
B
②
VIN=VOUT(T)-2.0V
VOUT(T)≦-2.4V
Limit Current
ILIM
VIN=-4.4V
VOUT(T)>-2.4V
210
300
-
mA
①
Short-Circuit
Current
ISHORT
VIN=VOUT(T)-2.0V
Short -VOUT to GND level
-
80
-
mA
①
Detect Thermal
Shutdown
Temperature
TTSD
IC Junction temperature
-
150
-
℃
①
Release Thermal
Shutdown
Temperature
TTSR
IC Junction temperature
-
125
-
℃
①
Hysteresis Width
THYS
TTSD-TTSR
-
25
-
℃
①
VOUT(T)>-4.0V
0.12
0.4
1.2
ms
③
Soft Start Time
tSS
RL=3kΩ
(*6)
VOUT(T)≦-4.0V
0.2
0.7
2
ms
③
入力電圧条件について特に指定がない場合は
VIN=VOUT(T)-1.0V 又は-2.4V の絶対値が大きい方とする。
(
*1)VOUT(T):設定出力電圧値
(
*2)VOUT(E):実際の出力電圧値。IOUT を固定し、十分安定した VOUT(T)-1.0V 又は-2.4V の絶対値が大きい方を入力したときの出力電圧。
(
*3)Vdif=-{VIN1- VOUT1}と定義する。但し、
VOUT1:IOUT 毎に十分安定した(VOUT(T)-1.0V 又は-2.4V の絶対値が大きい方)を入力したときの出力電圧に対して 98%の電圧。
VIN1:入力電圧を徐々に上げて VOUT1 が出力されたときの入力電圧。
(
*4)実装時の放熱性の違いにより TSD が動作し最大出力電流まで流せない場合があります。
(
*5)E-1 : 入出力電位差一覧表を参照。
(
*6)入力条件:VIN=0→VOUT(T)-1.0V、入力の立ち上がり時間:5μs とする。ソフトスタート時間 tSS は VIN×90%から VOUT(E)×95%までの時
間を定義する。
GND=0V,Ta=25℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com