Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ADV7160 Datasheet(PDF) 43 Page - Analog Devices

Part # ADV7160
Description  96-Bit, 220 MHz True-Color Video RAM-DAC
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADV7160 Datasheet(HTML) 43 Page - Analog Devices

Back Button ADV7160 Datasheet HTML 36Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 37Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 38Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 39Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 40Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 41Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 42Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 43Page - Analog Devices ADV7160 Datasheet HTML 44Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 44 page
background image
ADV7160/ADV7162
REV. 0
–43–
PAGE INDEX
Topic
Page
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 & 15
ADV7160/ADV7162 BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ADV7160/ADV7162 SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ADV7160/ADV7162 TIMING CHARACTERISTICS . . . . . 3-5
TIMING WAVEFORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PIN CONFIGURATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PIN FUNCTION DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
CIRCUIT DETAILS AND OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PIXEL PORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16
CLOCK CONTROL CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
CLOCK CONTROL SIGNALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18
PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
COLOR VIDEO MODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PIXEL PORT MAPPING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-21
MULTIPLEXING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
MPU PORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INTERNAL REGISTER CONFIGURATION . . . . . . . . . . . . 23
COLOR PALETTE ACCESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
ON-CHIP REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Address Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mode Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pixel Mask Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Command Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Command Register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Command Register 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Command Register 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-30
Command Register 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PLL Command Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PLL R Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PLL V Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Revision Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CURSOR DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32
Cursor X-Low and X-High Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cursor Y-Low & Y-High Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cursor Image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cursor Y Coordinate Even . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cursor Y Coordinate Odd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cursor Control Register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
DACS & VIDEO OUTPUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
APPENDIX 1
Board Design and Layout Considerations . . . . . . . . . . . . 34-35
APPENDIX 2
Typical Frame Buffer Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
APPENDIX 3
10-Bit DACs and Gamma Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
APPENDIX 4
Initialization and Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
APPENDIX 5
Signature Analyzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
APPENDIX 6
JTAG Test Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
APPENDIX 7
Thermal and Environmental Considerations . . . . . . . . . . . . . 42
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
OUTLINE DIMENSIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FIGURE INDEX
Figure
Title
1
Load Circuit for Data-Bus Access &Relinquish Times
2
JTAG Port Timing
3
LOADOUT vs. Pixel Clock Input
4
LOADIN vs. Pixel Input Data
5
Pixel Input to Analog Output Pipeline with Minimum
LOADOUT to LOADIN Delay (8:1 Mode)
6
Pixel Input to Analog Output Pipeline with Maximum
LOADOUT to LOADIN Delay (8:1 Mode)
7
Pixel Input to Analog Output Pipeline with Minimum
LOADOUT to LOADIN Delay (4:1 Mode)
8
Pixel Input to Analog Output Pipeline with Maximum
LOADOUT to LOADIN Delay (4:1 Mode)
9
Pixel Input to Analog Output Pipeline with Minimum
LOADOUT to LOADIN Delay (2:1 Mode)
10
Pixel Input to Analog Output Pipeline with Maximum
LOADOUT to LOADIN Delay (2:1 Mode)
11
Pixel Clock Input vs. Programmable Clock Output
12
SCKIN vs. SCKOUT
13
Analog Output Response vs, Pixel Clock
14
MPU Timing
15
Multiplexed Color Inputs
16
Clock Control Circuit
17
LOADOUT vs. Pixel Clock
18
SCKOUT Generation Circuit
19
Interface Using SCKIN and SCKOUT
20
PLL Block Diagram
21
PLL Transfer Function
22
PLL Jitter
23
24-Bit to 30-Bit True Color Configuration
24
15-Bit to 24-Bit True Color Configuration
25
8-Bit to 30-Bit Pseudo Color Configuration
26
16-Bit Tue Color Mapping Using R7–R0 and G7–G0
27
15-Bit True Color Mapping Using R7–R3, G7–G3 and
B7–B3
28
15-Bit True Color Mapping Using R6–R0 and G7–G0
29
16-Bit True Color (Bypass) Using R7–R0 and G7–G0
30
15-Bit True Color (Bypass) Using R6–R0 and G7–G0
31
Direct Interfacing of Video Memory
32
8-Bit Pseudo Color in 8:1 Multiplexing Mode
33
MPU Port and Register Configuration
34
Internal Register Configuration and Address Decoding
35
8-Bit Databus Using 10-Bit DACs
36
8-Bit Databus Using 8-Bit DACs
37
10-Bit Databus Using 10-Bit DACs
38
10-Bit Databus Using 8-Bit DACs
39
Mode Register 1
40
Command Register 1
41
Command Register 2
42
Command Register 3
43
Command Register 4
44
PLL Command Register
45
Cursor Control Register
46
DAC Output Termination
47
Composite Video Waveform, SYNC decoded;
Pedestal = 7.5 IRE; DAC Gain = 3996
48
Composite Video Waveform, SYNC decoded;
Pedestal = 0 IRE; DAC Gain = 4224
49
Composite Video Waveform, SYNC & TRISYNC
decoded; Pedestal = 7.5 IRE; DAC Gain = 5592
50
Composite Video Waveform, Pedestal = 0 IRE;
DAC Gain = 4311



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com