Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BCD210SC Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # BCD210SC
Description  Bluetooth-serial Module
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BCD210SC Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button BCD210SC Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 25 page
background image
PARANI-BCD210
Page 22 of 25
7. 납땜 프로파일 (Solder Profiles)
납땜 프로파일은 환경에 따라서 매우 다양한 변수들에 의존적입니다
. 아래 예시는 납땜 리플로우(solder
re-flow)를 위한 한 예를 보여주지만 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. 예시에는 다음과 같은 네 가지
영역이 존재합니다
:
예열 영역 (Preheat Zone)
– 이 영역에서는 온도를 조절하여 상승시킵니다. 통산 1-2.5°C /s가
적당합니다
.
평형 영역 (Equilibrium Zone)
– 이 영역에서는 보드를 일정한 온도로서 유지하며 플럭스를 활
성화시킵니다
. 이 영역의 유지 시간은 통상적으로 2~3분이지만 플럭스의 기화 상태에 맞게 최
적화되어야 하여야 합니다
.
리플로 영역 (Reflow Zone)
– 최고 온도는 융화가 적절하게 이루어지도록 충분히 높아야 하지
만
, 부품의 변색 또는 손상을 방지하기 위하여 일정 온도를 넘어서는 안됩니다. 또한 납땜 시간
이 너무 길어지면 금속간 결정을 유발하여 취약부가 발생됩니다
.
냉각 영역 (Cooling Zone)
– 냉각 속도는 납땜 부를 작게 유지하기 위하여 충분히 빨라야 합니
다
. 통상적인 냉각 속도는 2-5°C/s 입니다.
그림
7-1 통상적인 무납 리플로 납땜 프로파일
이 프로파일의 주요 특성은 아래와 같습니다
:
초기 상승 부
= 1-2.5°C/sec to 175°C±25°C equilibrium
평형 유지 시간
= 60 to 180 seconds
램프에서 최고 온도 도달 속도
(245°C) = 최대 3°C/sec
융점 이상 온도 유지 시간
(217°C): 45~90 seconds
부품 절대 최고 리플로 온도
: 260°C
BCD210은 위의 프로파일에 견딜 수 있으며, 최대 260°C 리플로 공정을 두 번 견딜 수 있습니다.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com