Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UM0156 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # UM0156
Description  SDK-ST10F269 Quick Start Software Development Kit
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM0156 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  UM0156 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM0156 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
UM0156 - USER MANUAL
2/35
Contents
1
Main Devices and Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
ST10F269Z2 16-bit Microcontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
M24C04 4Kbit Serial I²C Bus EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Main Platform Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1
User Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2
Memory Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3
Communication Bus with External Peripheral Access . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4
Managing Interrupts (Hardware) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5
Timers and Pulse Width Modulation (PWM) Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6
Analog-to-Digital Conversion (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.7
Other General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1
On-board Motor Control Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2
Power Board Connectors (for Motor Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3
Additional External Device Access Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
DIP Switch Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
SW4 Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
SW5 Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3
EA Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4
User Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.5
I2C Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.6
I2C 3.3V and 5V 3-pin Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Appendix A: Strip-line Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Appendix B: SDK-ST10F269 Schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Appendix C: Motor Board Example Schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Appendix D: SDK-ST10F269 Bill Of Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com