Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AN2787 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # AN2787
Description  Monolithic VR demonstration board for chipset
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2787 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  AN2787 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 37 page
background image
List of figures
AN2787
4/37
List of figures
Figure 1.
PM6641 demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
PM6641 demonstration board schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
Top side component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 4.
Top view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 5.
Layer 2 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 6.
Layer 3 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 7.
Bottom view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 8.
Bottom side component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 9.
JP1 DSCG pin setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 10.
JP3 phase control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 11.
JP4 1.8 V divider selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 12.
JP5 1.5 V divider selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 13.
JP6 1.05 V divider selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 14.
PM6641 demonstration board programmed current limit vs. CSNS resistor . . . . . . . . . . . 18
Figure 15.
JP8 setting switching frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 16.
PM6641 demonstration board test setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 17.
VDDQ turn-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 18.
VDDQ, VTT and VTTREF turn-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 19.
PWM mode: VDDQ output voltage, phase voltage and inductor current, current
load = 2.3 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 20.
Pulse skip mode: VDDQ output voltage, phase voltage and inductor current, current
load = 0 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 21.
Forced PWM mode (soft OV): VDDQ output voltage, phase voltage, inductor current
and Power Good signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 22.
VDDQ (1.8 V) load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 23.
1.5 V load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 24.
1.05 V load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 25.
VTT load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 26.
VTTREF load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 27.
VDDQ, VTT and VTTREF, VDDQ load transient response, IVDDQ = 0 to
2.3 A at 2.5 A/µs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 28.
1.5 V output voltage and inductor current, 1.5 V rail load transient response,
1.5 V = 0 to 1.25 A at 2.5 A/µs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 29.
1.05 V output voltage and inductor current, 1.05 V rail load transient response.
I1.05 V = 0 to 1.75 A at 2.5 A/µs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 30.
VDDQ, VTTREF, VTT and VTT output current, VTT rail load transient response,
IVTT = –1 A to +1 A at 2.5 A/µs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 31.
SW regulators efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 32.
SW regulators phases, 120 deg phase shift. SETPH1 pin tied to AGND . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 33.
SW regulators phases, no phase shift - synchronous clock, SETPH1 pin tied to AVCC . . 30
Figure 34.
VDDQ, VTT, VTTREF output voltage, VDDQ temporarily shorted to 3.3 V, output
overvoltage protection triggered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 35.
VDDQ, VTT, VTTREF output voltage and VDDQ inductor current, VDDQ feedback pin
temporarily shorted to GND, output undervoltage protection triggered . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 36.
VDDQ (1.8 V), 1.5 V, 1.05 V output voltage and AVCC input power supply, input
undervoltage lockout triggered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 37.
VDDQ (1.8 V), 1.5 V, 1.05 V and VTT rails output voltage, thermal shutdown triggered . . 32
Figure 38.
1.5 V rail output voltage, 1.5 V inductor current and output current, peak current limit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com