Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

L1087 Datasheet(PDF) 4 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # L1087
Description  800mA fixed and adjustable low dropout linear regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

L1087 Datasheet(HTML) 4 Page - National Semiconductor (TI)

  L1087 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4
http://www.national.com
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート ( つづき)
レギュレータに出力コンデンサが接続されているときに、入力がグ
ラウンドにショートした場合、出力コンデンサはレギュレータの出力
へ放電します。この放電電流は、コンデンサの容量、レギュレー
タの出力電圧、および VIN の下降率によって変化します。L1087
レギュレータには、出力端子と入力端子の間にダイオードが内蔵
されているため、10A ∼ 20A のマイクロ秒単位のサージ電流に
耐えることができます。しかし、超大容量の出力コンデンサ
(
≧ 1000μF) が接続され、入力が瞬時にグラウンドへショートした
場合には、レギュレータが損傷する可能性があります。
この場合、Figure 4 に示すように出力端子と入力端子の間に外
付けダイオードを接続して、レギュレータを保護することを推奨しま
す。
FIGURE 4. Regulator with Protection Diode
5.0
ヒートシンクについて
ヒートシンクについて
ヒートシンクについて
ヒートシンクについて
デバイスがかなり大きな電流で動作しているときにその接合部温
度は上昇します。 許容される性能と信頼性を保つためにこの温
度上昇はある値で制限しておくことが重要です。 温度制限値は
半導体の接合部から動作周辺環境までのデバイスが持つ固有
の温度上昇係数の和で決定されます。 安定状態での放熱モデ
ルの一例を Figure 5 に示します。デバイスで生成された熱はまず
チップからそれをアタッチしているリードフレーム上のパッドを通し
てリードフレームからパッケージのモールド部やプリント基板、デバ
イス周辺に放熱されます。 以下のリストが熱抵抗に影響を与える
であろう要因になります。
FIGURE 5.
Cross-sectional view of Integrated Circuit
Mounted on a printed circuit board. Note that the case
temperature is measured at the point where the leads
contact with the mounting pad surface
L1087
レギュレータには、デバイスを過熱から保護するサーマル・
シャットダウン機能が内蔵されています。考えられるすべての動作
条件下において、L1087 の接合部温度は 0 ℃∼ 125 ℃の範囲
に納まっていなければなりません。アプリケーションでの最大消費
電力と最大周囲温度に左右されますが、ヒートシンクが必要にな
る場合があります。ヒートシンクが必要かどうかを判断するために
は、次のように、レギュレータが消費する電力 PD を計算する必
要があります。
IIN = IL + IG
PD = (VIN − VOUT)I L + VINIG
回路に流れる電流と電圧を、Figure 6 に示します。
FIGURE 6. Power Dissipation Diagram
Rθ
θ
θ
θJC ( デバイス要因
デバイス要因
デバイス要因
デバイス要因 )Rθ
θ
θ
θCA ( 周辺要因
周辺要因
周辺要因
周辺要因 )
リードフレーム材質とサイズ
実装基板のパッドサイズと材質
と実装箇所
放熱用のピン数
実装方法
ダイサイズ
基板材質とサイズ
ダイの接着材質
配線の幅と長さ
モールド材質とサイズ
近傍の発熱源
周囲条件 ( ファン有・無 )
周囲温度
実装パッドの形状



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com