Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

L1087 Datasheet(PDF) 2 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # L1087
Description  800mA fixed and adjustable low dropout linear regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

L1087 Datasheet(HTML) 2 Page - National Semiconductor (TI)

  L1087 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2
http://www.national.com
絶対最大定格
絶対最大定格
絶対最大定格
絶対最大定格 (Note 1)
本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。
電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性
特記がない限り、VI = 4.75V ∼ 5.75V、IO = 10mA ∼ 0.8A
Note 1:
絶対最大定格は、IC に破壊が発生する可能性のある制限値をいいます。
Note 2:
最小のパッドサイズは 0.038in
2
VIN ( 入力 )
10V
VOUT ( 出力 )
2.85V/3.3V/5.0V/
可変
IOUT ( 出力 )0.8A
許容損失
内部制限
動作温度範囲
∼ 125 ℃
保存温度
− 40 ℃∼ 150 ℃
リード温度 ( ハンダ付け )260 ℃
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
VREF
Reference Voltage
L1087-ADJ
IO = 10mA, TA = 25 ℃
1.23
1.25
1.27
V
VD
Dropout Voltage
ΔVREF = 1%, IO = Full Load
1.20
1.5
V
IS
Current Limit
VI = 5V
1.2
2.0
A
Line Regulation
L1087-ADJ
IO = 10mA, TA = 25 ℃
0.5
2
%
L1087-2.85
IO = 0mA, TA = 25 ℃
16
mV
L1087-3.3
IO = 0mA, TA = 25 ℃
16
mV
L1087-5.0
IO = 0mA, TA = 25 ℃
110
mV
Load Regulation
L1087-ADJ
VI = 5V, VO = 3.45V
0.5
2.5
%
L1087-2.85
VI = 4.25V
110
mV
L1087-3.3
VI = 4.75V
110
mV
L1087-5.0
VI = 6.5V
115
mV
IADJ
Adjust Current
L1087-ADJ
55
100
μA
Minimum Load
L1087-ADJ
10
mA
Thermal Resistance
Junction to Case
3 Lead SOT-223
3 Lead TO-252
15
10
℃ /W
Thermal Resistance
Junction to Ambient
(No heatsink; No Air
Flow (Note 2))
3-Lead SOT-223
3-Lead TO-252
136
92
℃ /W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com