Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

L1087 Datasheet(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # L1087
Description  800mA fixed and adjustable low dropout linear regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

L1087 Datasheet(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button L1087 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) L1087 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
生命維持装置への使用について
生命維持装置への使用について
生命維持装置への使用について
生命維持装置への使用について
弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品とし
て使用することはできません。
1.
生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使
用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持ある
いは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に
従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身
体的障害を与えると予想されるものをいいます。
2.
重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内
のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置ま
たはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能
に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。
本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。
フリーダイヤル
ナショナル
ナショナル
ナショナル
ナショナル セミコンダクター
セミコンダクター
セミコンダクター
セミコンダクター ジャパン株式会社
ジャパン株式会社
ジャパン株式会社
ジャパン株式会社
本社/〒
本社/〒
本社/〒
本社/〒 135-0042 東京都江東区木場
東京都江東区木場
東京都江東区木場
東京都江東区木場 2-17-16
TEL.(03)5639-7300
技術資料(日本語 / 英語)はホームページより入手可能です。
http://www.national.com/JPN/
その他のお問い合わせはフリーダイヤルをご利用下さい。
0120-666-116
外形寸法図
外形寸法図
外形寸法図
外形寸法図 単位は millimeters ( つづき)
NSC Package Number TD03B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com