Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LEBRQ7WM Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LEBRQ7WM
Description  Near-to-Eye Displays
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEBRQ7WM Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LEBRQ7WM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LEBRQ7WM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 18 page
background image
Version 1.2
LE BR Q7WM
2017-07-25
18
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer
typischen
Dauer
von
25
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise
mit
den
Werten
jedes
einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten
Werten
oder
typischen
Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Wellenlängen werden während eines Strompulses einer
typischen
Dauer
von
25
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
7)
Ein
kritisches
Bauteil
ist
ein
Bauteil,
das
in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt
wird
und
dessen
Defekt
voraussichtlich
zu
einer
Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder
Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität
dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die
Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and
an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a
coverage factor of k = 3).
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes
of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product, which could
differ from the typical data and calculated correlations or
the typical characeristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further notice.
3)
Wavelengths are measured during a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005
and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with
a coverage factor of k = 3).
4)
The forward voltage is measured during a current pulse of
typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V
and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with
a coverage factor of k=3).
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between single
LEDs within one packing unit.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
7)
A critical component is a component used in a life-support
device or system whose failure can reasonably be
expected to cause the failure of that life-support device or
system, or to affect its safety or the effectiveness of that
device or system.
8)
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If
they fail, it is reasonable to assume that the health and the
life of the user may be endangered.
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com