Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

G9SA Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # G9SA
Description  Sicherheitsmodul
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

G9SA Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G9SA Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
G9SA
G9SA
2
Erweiterungsmodul mit Ausschaltverzögerungsausgängen
Das Erweiterungsmodul ist an ein G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 oder G9SA-TH301 angeschlossen.
Hauptkontakt
Zusatzkontakt
Ausschaltverzögerungszeit
Modell
Kategorie
3 Schließer
1 Öffner
7,5 s
G9SA-EX031-T075
3
15 s
G9SA-EX031-T15
30 s
G9SA-EX031-T30
Hinweis:
Die folgenden 15-stufigen Ausschaltverzögerungszeit–Einstellungen sind möglich:
T075: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 und 7,5 s
T15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 s
T30: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 und 30 s
Modellnummer
G9SA-
jjjjjj-jjjj
12
3
4
5
6
1.
Funktion
Keine: Basismodul
EX:
Erweiterungsmodul
TH:
Zweihand–Steuerungsmodul
2.
Kontaktkonfiguration (Sicherheitsausgang)
0:
Keine
2:
2 Schließer
3:
3 Schließer
5:
5 Schließer
3.
Kontaktkonfiguration (Ausschaltverzögerungsausgang)
0:
Keine
2:
2 Schließer
3:
3 Schließer
4.
Kontaktkonfiguration (Hilfskontakt)
0:
Keine
1:
1 Öffner
5.
Eingangskonfiguration
Keine: 1–Kanal oder 2–Kanal–Eingang möglich
1:
1-Kanal–Eingang
2:
2-Kanal–Eingang
6.
Ausschaltverzögerungszeit (max. Einstellungszeit)
Keine: Keine Ausschaltverzögerung
T075: 7,5 Sekunden
T15:
15 Sekunden
T30:
30 Sekunden
Spezifikationen
Nenndaten
Leistungseingang
Angabe
G9SA-301/TH301
G9SA-501
G9SA-321-T
j
Versorgungsspannung
24 VAC/VDC: 24 VAC, 50/60 Hz oder 24 VDC
Betriebsspannungs–
bereich
85% bis 110% der Nennversorgungsspannung
Leistungsaufnahme
(siehe Hinweis.)
24 VAC/VDC: max. 1,8 VA/1,7 W
24 VAC/VDC: max. 2,8 VA/2,6 W
24 VAC/VDC: max. 3,5 VA/3,3 W
Hinweis:
Wenn ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist, wird die Leistungsaufnahme um max. 2 VA/2 W erhöht.
Eingänge
Angabe
G9SA-301/321-T
j/TH301
G9SA-501
Eingangsstrom
(siehe Hinweis.)
max. 40 mA
max. 60 mA
Hinweis:
Wenn ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist, wird der Eingangsstrom um max. 30 mA erhöht.
Kontakte
Angabe
G9SA-301/501/321-T
j/TH301/EX301/EX031-Tj
Ohmsche Last (cos
φ =1)
Nennlast
250 VAC, 5 A
Nennstrom
5 A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com