Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

G9SA Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # G9SA
Description  Sicherheitsmodul
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

G9SA Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G9SA Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
1
Sicherheitsmodul
G9SA
Die G9SA–Serie bietet ein abgerundetes
Programm an kompakten
Sicherheitsmodulen
Vier verschiedene Baugruppen mit einer Baubreite
von jeweils 45 mm sind verfügbar:
Ein 3-kanaliges Modell, ein 5-kanaliges Modell,
Modelle mit drei Kanälen und 2 Ausschaltverzöge-
rungs–Kanälen sowie als Zweihand–Steuerung.
Einfache Erweiterungsanschlüsse.
Ausschaltverzögerungs–Modelle verfügen über drei
Zeitbereiche mit 15 Einstellmöglichkeiten.
Entspricht den EN–Richtlinien.
Modelle ohne Ausschaltverzögerung einsetzbar bis
zur Steuerungskategorie 4 nach EN954–1.
Zulassungen: UL, CSA, BG (beantragt).
Für DIN–Schienenmontage und Montageplatte
geeignet.
Hinweis: Beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen auf Seite 11.
Bestellhinweise
Sicherheitsmodule
Hauptkontakte
Zusatzkontakt
Anzahl der Eingangskanäle
Nennspannung
Modell
Kategorie
3 Schließer
1 Öffner
1 Kanal oder 2 Kanäle möglich
24 VAC/VDC
G9SA-301
4
5 Schließer
24 VAC/VDC
G9SA-501
Sicherheitsmodule mit Ausschaltverzögerung
Hauptkontakte
Ausschalt–
verzögerungs–
kontakte
Zusatzkontakt
Anzahl der
Eingangs–
kanäle
Ausschaltver–
zögerungszeit
Nennspannung
Modell
Kategorie
3 Schließer
2 Schließer
1 Öffner
1 Kanal oder
7,5 s
24 VAC/VDC
G9SA-321-T075
3
2 Kanäle
15 s
24 VAC/VDC
G9SA-321-T15
möglich
30 s
24 VAC/VDC
G9SA-321-T30
Hinweis:
Die folgenden 15-stufigen Ausschaltverzögerungszeit–Einstellungen sind möglich:
T075: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 und 7,5 s
T15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 s
T30: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 und 30 s
Zweihand–Steuerungsmodul
Hauptkontakte
Zusatzkontakt
Anzahl der Eingangskanäle
Nennspannung
Modell
Kategorie
3 Schließer
1 Öffner
2 Kanäle
24 VAC/VDC
G9SA-TH301
4
Erweiterungsmodul
Das Erweiterungsmodul ist an ein G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 oder G9SA-TH301 angeschlossen.
Hauptkontakte
Hilfskontakt
Modell
Kategorie
3 Schließer
1 Öffner
G9SA-EX301
4


Similar Part No. - G9SA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Omron Electronics LLC
G9SA OMRON-G9SA Datasheet
1Mb / 16P
The G9SA Series Offers a Complete Line-up of Compact Units.
G9SA OMRON-G9SA Datasheet
3Mb / 22P
High-Coded Non-Contact Safety Door Switch
G9SA-301 OMRON-G9SA-301 Datasheet
1Mb / 17P
The G9SA Series Offers a Complete Line-up of Compact Units
G9SA-301 OMRON-G9SA-301 Datasheet
1Mb / 16P
The G9SA Series Offers a Complete Line-up of Compact Units.
G9SA-301 OMRON-G9SA-301 Datasheet
1Mb / 98P
Safety Light Curtain Type 4
March 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com