Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

G9SA Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # G9SA
Description  Sicherheitsmodul
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

G9SA Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G9SA Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
G9SA
G9SA
3
Allgemeine Daten
Angabe
G9SA-301/TH301
G9SA-501/321-T
j
G9SA-EX301/EX031-T
j
Kontaktwiderstand (siehe Hinweis 1)
100 m
Ω
Ansprechzeit
max. 30 ms (ohne Prellzeit)
Abfallzeit (siehe Hinweis 2)
max. 10 ms (ohne Prellzeit)
Isolationswiderstand (siehe Hinweis 3)
min. 100 M
Ω (bei 500 VDC)
Prüf–
spannung
Zwischen unterschiedlichen
Ausgängen
2.500 VAC, 50/60 Hz für 1 Minute
Zwischen Eingängen und Ausgängen
Zwischen Leistungseingängen und
–ausgängen
Vibrationsfestigkeit
10 bis 55 Hz, 0,75-mm Doppelamplitude
Stoß–
Beschädigungsgrenze
300 m/s2
festigkeit
Fehlfunktion
100 m/s2
Lebens–
Mechanisch
min. 5.000.000 Schaltspiele (bei ca. 7.200 Schaltspielen/Std.)
dauer
Elektrisch
min. 100.000 Schaltspiele (bei ca. 1.800 Schaltspielen/Std.)
Fehlerrate (P-Level) (Bezugswert)
5 VDC, 1 mA
Umgebungstemperatur
Betrieb:
25
°C bis 55°C (ohne Vereisung oder Kondensation)
Lagerung: –25
°C bis 55°C (ohne Vereisung oder Kondensation)
Luftfeuchtigkeit
Betrieb:
35% bis 85%
Lagerung: 35% bis 85%
Klemmen–Anzugsdrehmoment
0,98 N
Sm
Gewicht
ca. 210 g
ca. 270 g
ca. 130 g
Zulassungen
EN954-1, EN60204-1, EN574 (-TH301), UL508, CSA C22.2 No. 14
EMV
EMI: EN55011 Gruppe 1 Klasse A
EMS: EN50082-2 Gruppe 1
Hinweis:
1. Der Kontaktwiderstand wurde mit 1 A bei 5 VDC mit Hilfe der Spannungsabfallmethode gemessen.
2. Die Abfallzeit ist die Zeit, die ein Hauptkontakt zum Öffnen benötigt, nachdem der Eingang ausgeschalten wurde.
3. Der Isolationswiderstand wurde mit 500 VDC an den gleichen Stellen wie die Prüfspannung gemessen.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com