Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

G9SA Datasheet(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # G9SA
Description  Sicherheitsmodul
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

G9SA Datasheet(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button G9SA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers G9SA Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
Technische Änderungen vorbehalten
CAT.DB.J121–D1–1, 08.00
G9SA
G9SA
11
Vorsichtsmaßnahmen
Verdrahtung
Schalten Sie das G9SA aus, bevor Sie die Verdrahtungen vorneh-
men. Berühren Sie keine Klemmen, solange das G9SA eingeschaltet
ist, da die Klemmen Spannung führen und einen elektrischen Schlag
verursachen könnten.
Verwenden Sie für das G9SA folgende Drahtquerschnitte:
mehrdrähtig:
0,75 bis 1,5 mm2
eindrähtig:
1,0 bis 1,5 mm2
Ziehen Sie jede Schraube mit einem Anzugsdrehmoment von 0,78
bis 1,18 N
Sm an, andernfalls könnte das G9SA fehlerhaft arbeiten
oder Wärme erzeugen.
Externe Eingänge, die an T11 und T12 oder T21 und T22 des
G9SA-301 angeschlossen sind, müssen potenzialfreie Kontaktein-
gänge sein.
PE ist ein Masseanschluss.
Wenn eine Maschine am Pluspol geerdet ist, darf die PE–Klemme
nicht geerdet sein.
Montage von Erweiterungsmodulen
Schalten Sie die Spannungsversorgung des G9SA aus, bevor Sie
das Erweiterungsmodul anschließen.
Wenn ein Erweiterungsmodul verwendet wird, entfernen Sie die Ab-
deckung des Steckverbinders von dem G9SA–Sicherheitsmodul
G9SA–301, G9SA-501, G9SA-321
j oder G9SA-TH301) und setzen
Sie den Steckverbinder des Steckverbinderkabels des Erweiterungs-
moduls ein.
Anwendbare Sicherheitskategorie (EN954-1)
Alle Module der G9SA-Serie*1 entsprechen den Anforderungen der
Steuerungskategorie 4 der EN954-1, wenn sie gemäß den Beispie-
len von OMRON verwendet werden. Unter einigen Betriebsbedin-
gungen entsprechen die Module nicht den Normen.*2
Die anwendbare Steuerungskategorie wird durch das gesamte Steu-
ersystem festgelegt. Achten Sie darauf, dass das gesamte Steuersy-
stem den EN954-1–Anforderungen entspricht.
Montage mehrerer Module
Wenn Sie mehrere Module dicht beieinander montieren, beträgt der
Nennstrom 3 A. Belasten Sie die Ausgänge nicht mit einem höheren
Strom.
Hinweis:
*1 ohne Ausschaltverzögerung
*2 Module mit Ausschaltverzögerung entsprechen der
Steuerungskategorie 3 nach EN954–1.
RFD electronic gmbh * An der Kanzel 2 * 97253 Gaukönigshofen * Tel. 09337/971230 * Fax 09337/9712450



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com