Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1727 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1727
Description  LCD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1727 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1727 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1727
TM1727
TM1727
TM1727
www.szpth.com
- 3 -
3.
3.
3.
3.2
22
2:
:
:
:引脚说明
引脚说明
引脚说明
引脚说明
引脚序号
引脚序号
引脚序号
引脚序号 引脚名称
引脚名称
引脚名称
引脚名称
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
2
SDA
2 线串行通讯数据输入
3
SCL
2 线串行通讯时钟输入
45-48
COM0-COM3
位驱动
5-44
SEG0-SEG35
段驱动
4
GND
地
1
VDD
电源
五
五
五
五:
:
:
:显示
显示
显示
显示 RAM
RAM
RAM
RAM 分布
分布
分布
分布
该寄存器存储通过串行接口从外部器件送到 TM1727 的数据,地址从 00-13H 共 20
个字节单元,分别与芯片 SEG 和 COM 管脚所接的 LCD 灯对应,地址分配如下表:
B
BB
B0
00
0
B
BB
B1
11
1
B
BB
B2
22
2
B
BB
B3
33
3
B
BB
B4
44
4
B
BB
B5
55
5
B
BB
B6
66
6
B
BB
B7
77
7
RAM
RAM
RAM
RAM 地址
地址
地址
地址
COM
COM
COM
COM0
00
0
COM
COM
COM
COM1
11
1
COM
COM
COM
COM2
22
2
COM
COM
COM
COM3
33
3
COM
COM
COM
COM0
00
0
COM
COM
COM
COM1
11
1
COM
COM
COM
COM2
22
2
COM
COM
COM
COM3
33
3
00H
SEG0
SEG1
01H
SEG2
SEG3
02H
SEG4
SEG5
03H
SEG6
SEG7
04H
SEG8
SEG9
05H
SEG10
SEG11
06H
SEG12
SEG13
07H
SEG14
SEG15
08H
SEG16
SEG17
09H
SEG18
SEG19
0AH
SEG20
SEG21
0BH
SEG22
SEG23
0CH
SEG24
SEG25
0DH
SEG26
SEG27
0EH
SEG28
SEG29
0FH
SEG30
SEG31
10H
SEG32
SEG33
11H
SEG34
SEG35
12H
SEG36
SEG37
13H
SEG38
SEG39
表
表
表
表 1
11
1:
:
:
:RAM
RAM
RAM
RAM 地址分配
地址分配
地址分配
地址分配
六
六
六
六:
::
:通讯协议
通讯协议
通讯协议
通讯协议
TM1727 采用 2 线串行传输协议通讯。
1:开始信号(START)/结束信号(STOP)
开始信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0”
,认为是开始信号,如



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com