Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1727 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1727
Description  LCD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1727 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1727 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1727
TM1727
TM1727
TM1727
www.szpth.com
- 5 -
PWM<2:0>
PWM<2:0>
PWM<2:0>
PWM<2:0>
驱动电压
驱动电压
驱动电压
驱动电压(
(
(
(V
VV
V)
)
)
)
说明
说明
说明
说明
111
5.0
驱动 5V 的屏
110
3.3
101
3.2
100
3.1
011
3.0
010
2.9
001
2.8
000
2.7
驱动 3V 的屏
表
表
表
表 2
22
2:
:
:
:PWM
PWM
PWM
PWM 设置
设置
设置
设置对应
对应
对应
对应驱动
驱动
驱动
驱动电压
电压
电压
电压
6:数据命令
B7
B7
B7
B7
B6
B6
B6
B6
B5
B5
B5
B5
B4
B4
B4
B4
B3
B3
B3
B3
B2
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B0
B0
B0
B0
1
1
0
起始地址
设置的地址为起始地址。地址范围为 00H-13H.
7:发送显示控制命令格式
开始信号
显示控制命令
ack
结束信号
显显显显显显
图
图
图
图 5
55
5
数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
8: 发送显示数据格式
开始信号
数据命令
ack
数据 1
ack
数据 2
ack
....
数据 n(结束)
ack
结束信号
数数显显0xC0
数数1
数数2
数数18
图
图
图
图 6
66
6
数据发送以“START”开始,以“STOP”结束。数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
显示数据的发送仅支持地址自动加一方式,即每接收 1BYTE 数据,地址自动加一,不
需要重新设置地址。TM1727 内部 RAM 有 32 个字节地址(00—1FH),实际用到的显示 RAM
只有 00H—13H(20BYTE),当地址为 13H 时,继续发送数据,地址加一,由于显示 RAM
只有 20BYTE,因此不影响芯片显示 RAM。当地址为 1FH 时,继续发送数据,地址加一,
等于 00H,将改写 00H 单元的内容。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com