Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1727 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1727
Description  LCD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1727 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1727 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1727
TM1727
TM1727
TM1727
www.szpth.com
- 1 -
一
一
一
一:
:
:
: 概述
概述
概述
概述
TM1727 是 4*40 LCD 显示驱动控制专用电路,最多可以显示 160 段。内部集成有 MCU
两线数字接口、数据锁存器、LCD 驱动等电路。支持 1/3base ,1/2base ,LINE 翻转,
FRAME 翻转,支持 3V/5V 的 LCD 屏。所有设置均通过 2 线串行接口传输数据。主要应用
于段码 LCD 显示屏产品驱动。
二
二
二
二:
:
:
: 特性说明
特性说明
特性说明
特性说明
•
采用低功耗CMOS工艺
•
40X4点LCD驱动
•
1/2或1/3LCD驱动偏压可选
•
支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用FRAME功耗更低
•
显示亮度自由设定
•
串行接口(SDA ,SCL)
•
振荡方式:内置RC振荡,典型振荡频率为95KHZ
•
封装形式:SSOP48。
三
三
三
三:
:
:
:原理框图
原理框图
原理框图
原理框图
VDD
8(数据)
SDA
8
COM
<3:0>
SCL
5(地址)
SEG<39:0>
显示控制字
(内部框图)
GND
图
图
图
图 1:
:
:
:原理框图
原理框图
原理框图
原理框图
电源
上电复位
内部
RC 振荡
协议转换
命 令
解析
RAM
(20byte)
显
示
控
制


Similar Part No. - TM1727

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Tianwei Electr...
TM1727 TITANMEC-TM1727 Datasheet
2Mb / 16P
LCD drive control dedicated circuit
More results

Similar Description - TM1727

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AZ Displays
AGM1212C AZDISPLAYS-AGM1212C Datasheet
584Kb / 13P
LCD MODULE
AGM1532A AZDISPLAYS-AGM1532A Datasheet
356Kb / 11P
LCD MODULE
AGM2464D AZDISPLAYS-AGM2464D Datasheet
545Kb / 14P
LCD MODULE
logo
Texas Instruments
FPD48084 TI1-FPD48084_13 Datasheet
47Kb / 4P
LCD TV TFT-LCD Column Driver
FPD80200 TI1-FPD80200_13 Datasheet
48Kb / 4P
LCD TV TFT-LCD Timing Controller
logo
Shenzhen Titan Micro El...
TM1621 TITAN-TM1621 Datasheet
1Mb / 17P
LCD
logo
Silvan Chip Electronics...
GA1621 SILVAN-GA1621 Datasheet
195Kb / 5P
LCD
SC1621 SILVAN-SC1621 Datasheet
194Kb / 5P
LCD
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM2068EFW-2C TOPWAY-LM2068EFW-2C_V01 Datasheet
1Mb / 13P
LCD
logo
CHUNGHWA PICTURES TUBES...
CLAA170EA07 CPT-CLAA170EA07 Datasheet
308Kb / 21P
LCD
004.08.23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com