Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1727 Datasheet(PDF) 11 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1727
Description  LCD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1727 Datasheet(HTML) 11 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1727 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1727
TM1727
TM1727
TM1727
www.szpth.com
- 11 -
2: 正常工作范围电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 5V, Vss = 0 V
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
逻辑电源电压
VDD
-
5
-
V
-
正常工作电流
IDD
-
10
-
uA
待机电流
IDD0
-
-
1
uA
高电平输入电压
VIH
0.65 VDD
-
VDD
V
低电平输入电压
VIL
0
-
0.4 VDD
V
-
LCD COM输出电流
IOH1
-120
-150
-
uA
COM0~COM3
Vo=4.5V
LCD COM输入电流
IOL1
80
100
-
uA
COM0~COM3
Vo=0.5V
LCD SEG输出电流
IOH2
-80
-150
-
uA
SEF0-SEG35
Vo=4.5V
LCD SEG输入电流
IOL2
80
100
-
uA
SEF0-SEG35
Vo=0.5V
3:开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 5 V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
振荡频率
fosc
-
95
-
KHz
最大时钟频率
fmax
12
-
-
KHz
占空比50%
4:时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 5 V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
时钟脉冲宽度
PWCLK
400
-
-
ns
-
数据建立时间
tSETUP
100
-
-
ns
数据保持时间
tHOLD
100
-
-
ns
-
5: 时序波形图:
PWclk
PWclk
tclk.STB
tSETUP
tHOLD
SCL
SDA
图
图
图
图9
9
9
9:
:
:
:时序波形图
时序波形图
时序波形图
时序波形图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com