Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1727 Datasheet(PDF) 10 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1727
Description  LCD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1727 Datasheet(HTML) 10 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1727 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1727 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1727
TM1727
TM1727
TM1727
www.szpth.com
- 10 -
九
九
九
九:
:
:
:驱动波形
驱动波形
驱动波形
驱动波形
以 seg0-com3 点亮 其它段灭为例子,给出驱动波形图
COM0
COM1
COM2
COM3
COM0
COM1
COM2
COM3
COM0
COM1
COM2
COM3
COM0
COM1
COM2
COM3
SEG0
SEG0
SEG0
SEG0
1/3Base Frame
1/2Base Frame
1/2Base Line
1/3Base Line
图
图
图
图8
8
8
8
驱动波形
驱动波形
驱动波形
驱动波形图
图
图
图
十
十
十
十:
:
:
:电气参数
电气参数
电气参数
电气参数:
:
:
:
1:极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5 ~+6.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5 ~ VDD + 0.5
V
工作温度
Topt
-40 ~ +105
℃
储存温度
Tstg
-65 ~+150
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com