Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DK708 Datasheet(PDF) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # DK708
Description  8 Channel Band Self-calibration Function Soluble Touch Detector (Improved Version)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

DK708 Datasheet(HTML) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  DK708 Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
I2C 接口定义
接口定义
接口定义
接口定义
总线的构成及信号类型
总线的构成及信号类型
总线的构成及信号类型
总线的构成及信号类型
I2C 总线是由数据线 SDA 和串行时钟线 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在信息的传输过
程中, DK708 触摸芯片是被控器( slaver ) , 主控 MCU 是主控器( master )。
SCL 是串行时钟线,在通信过程中始终由主控 MCU 控制;
SDA 是数据线,接上拉电阻,主控器( master )和被控器( slaver )都可以控制 SDA 线,它们芯
片内部是 open-drain 结构,发送“ 0” 时通过芯片内部的 NMOS 将 SDA 线拉低,发送“ 1” 时释放总
线由上拉电阻将 SDA 线拉到高电平。在 SCL 的低电平时改变状态来发送地址、数据和 ACK 信号,在
SCL 的高电平时改变状态来发送开始和结束信号。
开始信号( start ): SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号( end ): SCL 为高电平时, SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
应答信号( ACK ):接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉
冲,表示已收到数据。主控器向被控器发出一个信号后,等待被控器发出一个应答信号,主控
器接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。
总线基本操作
总线基本操作
总线基本操作
总线基本操作
DK708 触摸芯片采用简化的 I2C 总线协议,只有读操作。
读操作的过程如下:
1 ) 先由主控 MCU 发出 start 信号,主控MCU 接着送出 8bit 读命令,包括7bit 地址 A[6:0]和读
写控制位 R/WB(高电平表示读命令)。
DK708 芯片只有 3
个地址可供选择:当 ASEL 端口为高电平时,地址为 62h,即下图中
A[6:0]=62h;当 ASEL 端口电平为 VDD/2 时,地址为 64h;当 ASEL 端口为低电平时,地址为
61h。
所以当 ASEL 端口为高电平时,主控 MCU 送出的 8bit 读命令应为 C5h;当 ASEL 端口电压
为 VDD/2 时,主控 MCU 送出的 8bit 读命令应为 C9h;当 ASEL 端口为低电平时,主控 MCU
送出的 8bit 读命令应为 C3h
2 ) 如果 DK708 芯片正确收到读命令,就会发出低电平的ACK 信号。如果主控MCU 没有收到
ACK 信号,说明通信出现故障。
3 )
接下来 DK708 芯片会送出 8-bit 按键信息 D[7:0],低电平表示有按键,高电平表示无按键。
4 ) 最后主控 MCU 发出 NACK 信号,表示通信结束。
5 ) SDA 信号规范:只有在 SCL 下降沿的时候,SDA 的数据才可以发生变化。
DK708 8 通道带自校正功能的容性触摸感应器
DK708 Spec V1.0
Tel:400-033-6518
www.linkage.cn sale@linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com