Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DK708 Datasheet(PDF) 5 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # DK708
Description  8 Channel Band Self-calibration Function Soluble Touch Detector (Improved Version)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

DK708 Datasheet(HTML) 5 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  DK708 Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
21
OUT1
O
通道1的输出
22
OUT0
O
通道0的输出
23
MD
I
设置芯片的工作模式
24
VDD
I
电源
工作模式
工作模式
工作模式
工作模式
MD 输入
输入
输入
输入
数字灵敏度设置
数字灵敏度设置
数字灵敏度设置
数字灵敏度设置
输出逻辑方式
输出逻辑方式
输出逻辑方式
输出逻辑方式
二分之一 VDD
高灵敏度
直接输出
VDD
普通灵敏度
直接输出
GND
普通灵敏度
锁存输出
*芯片灵敏度
芯片灵敏度
芯片灵敏度
芯片灵敏度
由数字灵敏度设置和CIN电容值决定,数字灵敏度设置一般建议设置为普通灵敏度。只有在应用环境外部
干扰很小,并且对灵敏度有较高要求的场合,才需要将数字灵敏度设置成高灵敏度。
*输出逻辑方式
输出逻辑方式
输出逻辑方式
输出逻辑方式
芯片的输出管脚是open-drain方式,有高阻和低电平两种状态。当输出逻辑方式选为直接输出方式时,无
触摸时是高阻态,有触摸时为低电平;当输出逻辑方式选为锁存输出时,初始输出为高阻态,触摸动作会使输
出转态。
*初始化时间
初始化时间
初始化时间
初始化时间
芯片复位之后会读取外部电容值做为判断基准值。此过程大约300ms左右。
*自校正功能
自校正功能
自校正功能
自校正功能
芯片在检测到有按键时,会停止自校正大约30s左右。其余的时间内不停的进行自校正,根据外部环境的
漂移来调整基准值。
*省电模式
省电模式
省电模式
省电模式
没有按键并且SDA端口一直保持高电平的情况下,大约30秒钟芯片会进入省电模式。将SDA端口接低电
平或者每次读取I2C的时间间隔不超过30秒钟,都可以使芯片不进入省电模式。
省电模式下,按键采样时间间隔是500ms左右。检测到有按键后会马上进入正常工作模式。
*按键反应时间
按键反应时间
按键反应时间
按键反应时间
正常工作模式下可以检测到的按键频率大于10次/秒。
额定值
额定值
额定值
额定值*
工作温度.................................. -40° C to +85° C
存储温度 ..................................... -50° C to +150° C
最大工作电压............................................. 6.5V
管脚的容限电压 .....................................VDD+0.3v
直流输出电流...................................................... 10.0 mA
DK708 8 通道带自校正功能的容性触摸感应器
DK708 Spec V1.0
Tel:400-033-6518
www.linkage.cn sale@linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com