Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DK708 Datasheet(PDF) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # DK708
Description  8 Channel Band Self-calibration Function Soluble Touch Detector (Improved Version)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

DK708 Datasheet(HTML) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  DK708 Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD DK708 Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
6 ) SCL 信号规范:SCL 信号H 或 L 持续时间至少 5US,SCL 的频率最快不超过 100K。
数据传送
数据传送
数据传送
数据传送波特率
波特率
波特率
波特率
DK708 芯片的允许最大通信速率
芯片内部时钟
建议最大的波特率
3.3us
100K
管脚说明
管脚说明
管脚说明
管脚说明
编号
编号
编号
编号
名称
名称
名称
名称
I/O
功能
功能
功能
功能
1
RESET
I
复位(低电平有效)
2
ASEL
I
I2C 接口地址选择(端口电压为VDD/2时,地址设置为64H
接 VDD, 地址设置为62H,
接GND, 地址设置为61H)
3
CIN0
I
通道0的感应电容输入
4
CIN1
I
通道1的感应电容输入
5
CIN2
I
通道2的感应电容输入
6
CIN3
I
通道3的感应电容输入
7
CIN4
I
通道4的感应电容输入
8
CIN5
I
通道5的感应电容输入
9
CIN6
I
通道6的感应电容输入
10
CIN7
I
通道7的感应电容输入
11
NC
保留端口
12
GND
I
GND
13
SDA
I/O
I2C接口的数据端口,内部上拉
14
SCL
I
I2C 接口的时钟端口
15
OUT7
O
通道7的输出
16
OUT6
O
通道6的输出
17
OUT5
O
通道5的输出
18
OUT4
O
通道4的输出
19
OUT3
O
通道3的输出
20
OUT2
O
通道2的输出
DK708 8 通道带自校正功能的容性触摸感应器
DK708 Spec V1.0
Tel:400-033-6518
www.linkage.cn sale@linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com