Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
恒流工作
当采样电压低于参考电压时,误差放大器输出电压达到最大,频率调制电路起作用,通过采样
电压调节来调节开关频率。当采样电压越来越低时,开关频率越来越低,从而输出功率越来越小。
因此输出电压越来越小,可使输出电流恒定。
1
2
3
4
5
0
100
300
500
700
0.9
1
)
(V
V
OUT
)
( A
I
OUT
 3
Rcs
 2
Rcs
图 8 输出功率可通过 Rcs 来调节
由式(5)可以看出在变压器确定的情况下,恒流点和最大输出功率能够通过 CS 脚上的外部电
流检测电阻 Rcs 外部调节,通过恒流点的改变可以调节输出功率。 Rcs 越大,恒流点越小,则输出
功率越小,反之亦然,如图 8 所示。
前沿消隐
当功能开关导通,一个导通毛刺将发生在采样电阻上。为了避免开关脉冲的错误终止,一个
430ns 的前沿消隐被建立。在此消隐期间,电流采样比较器不工作,驱动不会关闭。
5V/520mA 电源适配器方案
Vout
+
C1
Q1
Np
Ns
Vs
Ip
VAUX
NAUX
LM
RCS
TP1000
CS
GND
C2
L1
R1
R2
C4
C3
+
+
R6
R5
C6
+
R3
R4
C5
D1
D2
D3
85~265Vac
D4
D5
D6
D7
U1
R7
CC
V
OB
FB
图 9 5V/520mA 电源适配器原理图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com