Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
初级线圈峰值电流控制
初级电流采样通过
CS
R 采样电阻设置,如图 5 所示
+
C1
TP1000
OB
FB
CS
GND
Np
Ns
D1
Co
+
Vs
Vo
Ip
VAUX
NAUX
LM
RCS
85~265Vac
ip
vg
Q1
图 5 工作原理图
该电流线性上身斜率为:
M
L
)
t
(
vg
dt
)
t
(
dip
(2)
如图 3.6 所示,当电流
)
(t
ip
上升到 Ipk 时,开关管 Q1 关断。初级线圈峰值电流为:
CS
CS
R
V
Ipk 
(3)
由于芯片内部集成了基区电流消除电路,故初级线圈峰值电流只与电压
CS
V 相关。
因此,电感 L
M 上存储的能量为:
2
2
1
Ipk
L
Eg
M
(4)
则从输入传输到输出的功率为:
SW
M
f
Ipk
L
P
2
2
1
(5)
其中,
SW
f
是开关工作频率。当峰值电流 Ipk 恒定,输出功率取决于开关频率
SW
f
。在选定变压器
和限流电阻
CS
R 的情况下,
M
L 和 Ipk 恒定不变,则该芯片通过改变
SW
f
来实现芯片的 CV/CC 工作。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com