Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1000 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
芯片启动
TP1000 是一个节省成本的最优的离线式低功率 AC/DC 的 PFM 控制器,应用于电池充电器和
适配器。它采用原边控制方案,因此不需要光耦和次级 CV/CC 控制电路。专有的内置恒压恒流控
制能够完成高精度恒压/恒流控制,达到大多数充电器和适配器应用需求。
芯片启动前,V
CC 引脚通过启动电阻逐步充电。当 VCC 的旁路电容完全被充到比启动阈值电压
VCC(ST)高时,使能 EN 信号有效使能控制信号,TP1000 开始进入启动状态。
在任意时刻,如果 V
CC 电压下降低于 VCC (MIN)下,那么所有信号被复位。EN 信号变低并且 VCC
电容被再次向启动阈值电压点充电。
TP1000 具有低的 8uA 启动电流以至于能使 VCC 充电到超过 VCC (ST)阈值并快速启动。因此用一
个大的启动电阻可以减小功率损耗。
GND
TP1000
TD_ON
D1
C1
VDC
R
+
)
( ST
CC
V
ST
I
CC
V
图 4 启动电路
在这个过程中,如图 4 所示最大启动延迟时间可用下式计算:


R
I
V
V
C
R
T
ST
DC
ST
CC
ON
D
)
(
1
_
1
ln
(1)
由于芯片具有低启动电流的特性且考虑到空载的系统损耗,R 可取较大值,可在 1.5MΩ~3MΩ
(典型 2MΩ)范围内选取,C1 推荐选用 4.7uF/25V。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com