Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
恒压工作
在 AC/DC 适配器中,通常以恒压模式工作,恒流部分是提供电流限制。工作于恒压模式时,
通过初级控制来调节输出电压。工作恒流模式时,芯片会随着输出电压的下降来调节工作频率使其
输出电流恒定。
TP1000
FB
GND
VAUX
NAUX
R3
R4
图 6 恒压采样电路
如图 6 中,通过电阻 R3 和 R4 分压采样辅助绕组去磁 2.5uS 处的电压,并保持到下一采样周期。
采样电压与内部 1.2V 的基准电压进行比较放大,通过 PFM 控制电路调节芯片的工作频率。
图 7 辅助电压波形
辅助电压波形如图 7 所示,辅助绕组采样点电压为:
Vd
V
N
N
V
O
S
AUX
AUX
(6)
其中,Vd 是二极管正向导通电压,
AUX
N
为辅助线圈匝数,
S
N 为次级线圈匝数。
因此,
4
3
4
4
3
4
R
R
R
Vd
V
N
N
R
R
R
V
V
O
S
AUX
AUX
FB
(7)
即
Vd
R
R
R
N
N
V
V
AUX
S
FB
O
4
4
3
(8)
式(8)中
FB
V
为 FB 端采样比较点,
V
V
FB
2
.
1
。在设计中,
AUX
N
、
S
N 、Vd 、 3
R 和 4
R 确定的情
况下,即可得出恒压输出
O
V 的值。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com