Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP1000 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
引脚排列及描述
俯视图
SOT23-5L-封装
订单型号
TP1000D-SOT23-5L-R
器件标记
00Dm(m 为生产标识,可变)
(D 可变,详细见订单描述)
引脚号
引脚名
功能
1
VCC
芯片工作电源输入端
2
GND
接地端
3
FB
辅助绕组电压采样端
4
CS
初级线圈电流采样端
5
OB
三极管基极驱动端
订单描述
芯片打字
芯片型号
线缆补偿 参数 Vout=5V 为例
封装
包装
00Am
TP1000A
0%
0mV
SOT23-5L
REEL
00Dm
TP1000D
3%
150mV
SOT23-5L
REEL
00Gm
TP1000G
6%
300mV
SOT23-5L
REEL
功能模块框图
40mA
+
+
Load
compensation
Sample&
Hold
Delay
+
CV_block
Logic
control
Start-up
Drv
Ton_D
Ton_D
OB
Vcc
FB
Vref=0.7V
CS
Drv
+
Sample&
Hold
I-adj
Vref=1.2V
Ton_D
CC_block
GND
EN
OSC
LEB
EN
sink
频率调制
电路
基区
电流
消除
电路
图 2 功能模块框图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com