Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6803 Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6803
Description  LED driver IC
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6803 Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6803 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6803(文件编号:S&CIC0807)
LED 驱动 IC
第 1 页 共 14 页
一、 简介
SC6803 是专为 LED 灯光系统设计的驱动芯片,它采用先进的高压 CMOS 工艺,提供三路恒流驱动和灰
度调制输出,特别适合离散的多灰度全彩色灯光系统。
SC6803 芯片包括串行移位寄存器和级联驱动电路,灰度数据在时钟上沿移入串行移位寄存器,转储后经
脉宽调制转为 3 端口并行输出,串行移位寄存器和灰度计数器可以由不同的时钟信号控制。同时,SC6803 将
数据和控制信号经内部驱动后输出给下级电路。
二、 特性
三路驱动输出,每路最大电流达 45mA,LED 灯电压可达 12V;
输出级采用 IN-RUSH 在线反馈模式的恒流驱动结构,兼容恒压驱动模式,也可以外接器件转换成更
高电压或电流的输出驱动;
内置 LDO 稳压电路,供电范围可达 3-8V,并有 5V 稳压输出;
采用自增码令牌技术的双线移位总线,移位时钟可达 25KHz;
直接输入灰度数据,经内部 SUPER-PWM 技术转化为带反伽码校正的 256 级输出,如采用内置振荡
器作为灰度时钟,支持不间断 FREE-RUN 调制输出,特别适合低成本控制器应用;
数据时钟信号经过内置锁相再生电路,强驱动后提供给下级芯片以提高级联级数;
高压 COMS 工艺,工业级设计,抗干扰性能极强;
符合 ROHS 环保要求的 SOP16/QFN16 无铅封装,也可提供 COB 封装或 DIE 裸片。
三、 管脚图
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Titl e
Nu mber
Rev i sio n
Size
B
Dat e:
2 8-Apr-2 0 10
Sheet
o f
File:
D:\HMF\资料\资料电路图\SC6 08 3 .d db
Drawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DIN
GMODE
OMODE
DCLK
OUT1
FB1
OUT2
FB2
VCC
DOUT
VOUT
CMODE
DCLKO
OUT3
FB3
GND


Similar Part No. - SC6803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC6803Q FUMAN-SC6803Q Datasheet
245Kb / 9P
LED driver IC
More results

Similar Description - SC6803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Princeton Technology Co...
PT6955 PTC-PT6955 Datasheet
25Kb / 3P
LED Driver IC
PT6964 PTC-PT6964 Datasheet
317Kb / 5P
LED Driver IC
PT6959 PTC-PT6959 Datasheet
437Kb / 3P
LED Driver IC
PT6955 PTC-PT6955_10 Datasheet
586Kb / 19P
LED Driver IC
PT6959 PTC-PT6959_10 Datasheet
308Kb / 20P
LED Driver IC
PT6961 PTC-PT6961 Datasheet
577Kb / 18P
LED Driver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LV5027M SANYO-LV5027M Datasheet
93Kb / 5P
LED Driver IC
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK2108A IKSEMICON-IK2108A Datasheet
547Kb / 21P
LED Driver IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC6803Q FUMAN-SC6803Q Datasheet
245Kb / 9P
LED driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6967 PTC-PT6967 Datasheet
1Mb / 6P
LED Driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com