Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH559T Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH559T
Description  8 - bit USB single chip microcomputer
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH559T Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH559T Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 73 page
background image
CH559 手册
2
P1.6/AIN6/MISO
1
P1.7/AIN7/SCK
2
P5.7/RST
3
P3.0/RXD
4
P4.4/LED3/TNOW_/TXD1_/A4
6
P3.1/TXD
7
P3.2/LED0/INT0
8
P3.3/LED1/!A15/INT1
9
P3.4/LEDC/XCS0/T0
10
P3.5/DA6/T1
11
P3.6/WR
12
P2.4/PWM1/A12
25
P2.5/TNOW/PWM2/A13/T2EX_/CAP2_
26
P2.6/RXD1/A14
27
P2.7/TXD1/DA7/A15
28
P5.5/HP/!A15/XA
29
P5.4/HM/ALE/XB
30
P5.1/DP
31
P5.0/DM
32
P0.7/AD7/UDCD
33
P0.6/AD6/URI
34
P0.5/AD5/UDSR
35
P0.4/AD4/UCTS
36
P4.5/PWM2_/A5
5
CH559L
P1.5/AIN5/MOSI
3
P1.6/AIN6/MISO
4
P1.7/AIN7/SCK
5
P5.7/RST
6
P3.2/LED0/INT0
7
P3.4/LEDC/T0
8
P4.6/XI/SCS_
9
P4.7/XO/SCK_
10
GND/VSS
18
P2.5/TNOW/PWM2/T2EX_/CAP2_
11
P2.6/RXD1
12
P2.7/TXD1
13
P5.1/DP
14
P5.0/DM
15
P0.3/TXD_
16
P0.2/RXD_
17
VIN5
19
VDD33
20
P1.2/AIN2/PWM3/CAP3
1
P1.4/AIN4/SCS
2
CH559T
l UART:2 组异步串口,UART0 为标准 MCS51 串口;UART1 兼容 16C550,内置 8 级 FIFO,支持 Modem
信号,支持 RS485 半双工模式,支持预置本机地址用于多机通讯时自动匹配。
l SPI:2 组 SPI 控制器,时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半,支持串行数据输入输出单工
复用。SPI0 内置 FIFO,支持 Master/Slave 主从模式;SPI1 只支持主机模式。
l ADC:8 通道 10 位或 11 位 A/D 模数转换器,内置 2 级 FIFO,支持 DMA,支持最高 1MSPS 采样率,
支持两通道自动轮测。
l LED-CTRL:LED 屏控制卡数据传输接口,内置 4 级 FIFO,支持 DMA,支持 1/2/4 路数据线接口,
时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半。
l XBUS:8 位并行外部总线,兼容标准 MCS51 总线,用于连接片外 SRAM 存储器或者其它外设,支
持直接 15 位地址或者 ALE 复用低 8 位地址,支持 4 种总线存取速度。
l GPIO:支持最多 45 个 GPIO 引脚(含 XI/XO 和 RST 以及 USB 信号引脚),3.3V 电压输出,除了
P1.0~P1.7、XI、XO、RST 之外都支持 5V 耐压输入。
l Interrupt:支持 14 组中断信号源,包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断(INT0、T0、INT1、T1、
UART0、T2),以及扩展的 8 组中断(SPI0、TMR3、USB、ADC、UART1、PWM1、GPIO、WDOG),其
中 GPIO 中断可以从 7 个引脚中选择。
l Watch-Dog:8 位可预设看门狗定时器 WDOG,支持定时中断。
l Reset:支持 4 种复位信号源,内置上电复位,支持软件复位和看门狗溢出复位,可选引脚外
部输入复位。
l Clock:内置 12MHz 时钟源,可以通过复用 GPIO 引脚支持外部晶体,内置 PLL 用于产生 USB 时
钟和所需频率的系统主频 Fsys。
l Power:内置 5V 到 3.3V 的低压差电压调整器,内部工作电压为 3.3V,支持外部 3.3V 或者 5V
电源输入。支持低功耗睡眠,支持 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
l 芯片内置唯一 ID 号,支持 ID 号和校验。
3、封装
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
LQFP-48
7*7mm
0.5mm
19.7mil
标准 LQFP48 脚贴片
CH559L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com