Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH559T Datasheet(PDF) 21 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH559T
Description  8 - bit USB single chip microcomputer
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH559T Datasheet(HTML) 21 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH559T Datasheet HTML 17Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 18Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 19Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 20Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 21Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 22Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 23Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 24Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 73 page
background image
CH559 手册
21
8.2 寄存器描述
表 8.2.1 时钟控制寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
CLOCK_CFG
B3h
系统时钟配置寄存器
98h
PLL_CFG
B2h
PLL 时钟配置寄存器
D8h
系统时钟配置寄存器(CLOCK_CFG),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
描述
复位值
7
bOSC_EN_INT
RW
内部时钟振荡器使能,该位为 1 使能内部时钟振荡器
并且选用内部时钟;该位为 0 关闭内部时钟振荡器并
且选用外部晶体振荡器提供时钟
1
6
bOSC_EN_XT
RW
外部晶体振荡器使能,该位为 1 则 P4.6/P4.7 引脚作
为 XI/XO 并启用振荡器,需在 XI 和 XO 之间外接石英
晶体或陶瓷振荡器;该位为 0 关闭外部振荡器
0
5
bWDOG_IF_TO
RO
看门狗定时器中断标志位,该位为 1 表示有中断,由
定时器溢出信号触发;该位为 0 表示无中断。该位在
重新加载看门狗计数寄存器 WDOG_COUNT 时或者进入
相应的中断服务程序后自动清零
0
[4:0]
MASK_SYS_CK_DIV
RW
系统时钟分频系数,数值为 00000b 时代表 100000b
11000b
PLL 时钟配置寄存器(PLL_CFG),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
描述
复位值
[7:5]
MASK_USB_4X_DIV
RW
USB 时钟分频系数,数值为 000b 时代表 1000b
110b
[4:0]
MASK_PLL_MULT
RW
PLL 参考时钟倍频系数
11000b
8.3 时钟配置
CH559 芯片上电后默认使用内部时钟,内部时钟频率是 12MHz。可以通过 CLOCK_CFG 选择内部时
钟或者外部晶体振荡器时钟,如果关闭外部晶体振荡器,那么 XI 和 XO 引脚可以作为 P4.6 和 P4.7
普通 I/O 端口使用。如果使用外部晶体振荡器提供时钟,那么应该在 XI 和 XO 引脚之间跨接晶体,
以及分别为 XI 和 XO 引脚对 GND 连接振荡电容;如果从外部直接输入时钟信号,那么应该从 XI 引脚
输入,XO 引脚悬空。
原始时钟频率 Fosc = bOSC_EN_INT ? 12MHz : Fxt
PLL 频率 Fpll = Fosc * ( PLL_CFG & MASK_PLL_MULT )
USB 时钟分频系数 Kusb = ( PLL_CFG & MASK_USB_4X_DIV ) >> 5
USB 时钟频率 Fusb4x = Fpll / ( Kusb ? Kusb : 8 )
系统时钟分频系数 Ksys = CLOCK_CFG & MASK_SYS_CK_DIV
系统主频 Fsys = Fpll / ( Ksys ? Ksys : 32 )
复位后的默认状态下,Fosc=12MHz,Fpll=288MHz,Fusb4x=48MHz,Fsys=12MHz。
切换到外部晶体振荡器提供时钟的步骤如下:
(1)、进入安全模式,步骤一 SAFE_MOD = 55h;步骤二 SAFE_MOD = AAh;
(2)、用“位或”操作将 CLOCK_CFG 中的 bOSC_EN_XT 置 1,其它位保持不变,启用晶体振荡器;
(3)、延时数毫秒,通常 5mS~10mS,等待晶体振荡器工作稳定;
(4)、再次进入安全模式,步骤一 SAFE_MOD = 55h;步骤二 SAFE_MOD = AAh;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com