Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH559T Datasheet(PDF) 71 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH559T
Description  8 - bit USB single chip microcomputer
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH559T Datasheet(HTML) 71 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH559T Datasheet HTML 65Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 66Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 67Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 68Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 69Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 70Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 71Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 72Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH559T Datasheet HTML 73Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 73 page
background image
CH559 手册
71
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
LED_CK_SE
RW
设置 LED 输出时钟的分频系数
10h
DMA 当前缓冲区地址(LED_DMA):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
LED_DMA_AH
RW
当前 DMA 地址高字节,可预置初值,DMA 后自动增加,
仅低 5 位有效,高 3 位固定为 0
xxh
[7:0]
LED_DMA_AL
RW
当前 DMA 地址低字节,可预置初值,DMA 后自动增加,
仅高 7 位有效,最低位固定为 0,仅支持偶地址
xxh
DMA 当前辅助缓冲区地址(LED_DMA_X):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
LED_DMA_XH
RW
辅助缓冲区当前 DMA 地址高字节,可预置初值,DMA 后
自动增加,仅低 5 位有效,高 3 位固定为 0
xxh
[7:0]
LED_DMA_XL
RW
辅助缓冲区当前 DMA 地址低字节,可预置初值,DMA 后
自动增加,仅高 7 位有效,最低位固定为 0,仅支持偶
地址
xxh
DMA 剩余计数寄存器(LED_DMA_CN):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
LED_DMA_CN
RW
LED_DMA 主缓冲区中当前 DMA 剩余计数,以双字节为单
位,可预置初值,DMA 操作后自动减少。不含辅助缓冲
区 LED_DMA_X 中的剩余计数
00h
17.2 LED 控制应用
(1)、设置 LEDC 和必要的 LED0~LED3 为输出,可选地,设置相应 I/O 的驱动能力;
(2)、设置 LED_CK_SE 选择 LED 输出时钟频率;
(3)、设置 DMA 起始地址 LED_DMA 指向准备输出数据的缓冲区,即主缓冲区;
(4)、如果是 LED 通道模式 3,那么还要设置辅助 DMA 起始地址 LED_DMA_X 指向辅助缓冲区;
(5)、设置 LED 控制寄存器 LED_CTRL,选择通道模式、输出极性、位顺序、启用中断和 DMA 等,例
如 LED_CTRL = bLED_CHAN_MOD0 | bLED_DMA_EN | bLED_OUT_EN;
(6)、设置 DMA 计数,启动 DMA 发送,或者用写 FIFO 的方式发送数据;
(7)、查询或者使用中断处理中断相应状态。
18、参数
18.1 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
85
℃
TS
储存时的环境温度
-55
125
℃
VDD33
内部工作电源电压(VDD33 接电源,GND 接地)
-0.4
3.6
V
VIN5
外部输入电源电压(VIN5 接电源,GND 接地)
-0.4
5.6
V
VIO5
支持 5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VIN5+0.4
V
VIO3
不支持 5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VDD33+0.4
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com